| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
SC-0 데이터시트(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC-0 데이터시트(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
3 / 50 page ![]() A3-2 新 S C ・ N E O S C シ リ ズ 電 磁 接 触 器 ・ 開 閉 器 A3 電磁接触器・電磁開閉器 標準形電磁接触器,開閉器 三相かご形 モ−タ(AC-3) 三相かご形 モ−タ(AC-3) 200-240V 15 18.5 22 30 37 45 55 75 110 150 380-440V 30 37 45 55 75 90 110 150 200 300 200-240V 65 80 93 125 152 180 220 300 400 600 380-440V 65 80 90 110 150 180 220 300 400 600 希望小売 価格 〔円〕 納 期 ⃝ ⃝ ○ ○ ◎ ◎ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ◎ ◎ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ◎ ◎ − − − ⃝ ⃝ ◎ ◎ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ◎ ◎ − − − ⃝ ⃝ ○ ○ − − − ⃝ ⃝ ○ ○ − − − ⃝ ⃝ ○ ○ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ○ ○ ○ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − 希望小売 価格 〔円〕 納 期 − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − − ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ − − − − ⃝ 受注品 A N3形 N4形 N5形 N6形 N7形 N8形 N10形 N11形 N12形 N14形 フレーム 主回路電圧AC200V 主回路電圧AC400V 23,830 28,470 39,020 52,340 78,970 81,540 107,900 193,500 206,500 408,900 23,830 28,470 39,020 52,340 78,970 81,540 107,900 193,500 206,500 408,900 定格容量〔kW〕 定格使用電流〔A〕 ● ご参照ページ 項目 ・電磁開閉器の付属サーマルリレー標準適用 ・補助回路定格 ・制御コイル ・性能 ・接続可能電線サイズと締付けトルク ・商品コード説明 ご参照ペ−ジ A4-6 A2-7 A2-7 A2-9 A2-36 A2-3 ◎ 標準品 ○ 準標準品 補助回路 構成 ❶ 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 2a2b 商品コ−ド ❷ SC65BAAN-□2225 SC65BAAN-□2226 SC65BAAN-□2227 SC65BAAN-□2228 SC65BAAN-□2220 SC65BAAN-□2221 − − − SC80BAAN-□2227 SC80BAAN-□2228 SC80BAAN-□2220 SC80BAAN-□2221 SC80BAAN-□2222 − − − SC93BAAN-□2227 SC93BAAN-□2228 SC93BAAN-□2220 SC93BAAN-□2221 SC93BAAN-□2222 SC93BAAN-□2223 − − − SC1CBAAN-□2221 SC1CBAAN-□2222 SC1CBAAN-□2223 SC1CBAAN-□2224 − − − SC1FBAAN-□2221 SC1FBAAN-□2222 SC1FBAAN-□2223 SC1FBAAN-□2224 SC1FBAAN-□2225 − − − SC1JBAAN-□2223 SC1JBAAN-□2224 SC1JBAAN-□2225 SC1JBAAN-□2226 − − − SC2CBAAN-□2224 SC2CBAAN-□2225 SC2CBAAN-□2226 SC2CBAAN-□2227 − − − SC3ABAAN-□2225 SC3ABAAN-□2226 SC3ABAAN-□2227 SC3ABAAN-□2228 − − − SC4ABAAN-□2225 SC4ABAAN-□2226 SC4ABAAN-□2227 SC4ABAAN-□2228 SC4ABAAN-□2220 SC4ABAAN-□2221 − − − SC6ABAAN-□2220 SC6ABAAN-□2221 SC6ABAAN-□2222 SC6ABAAN-□2223 三相かご形 モ−タ 適用容量 〔kW〕 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 15 18.5 22 30 37 45 55 15 18.5 22 30 37 45 55 75 22 30 37 45 55 75 90 30 37 45 55 75 90 110 37 45 55 75 90 110 132 37 45 55 75 90 110 132 160 200 90 110 132 160 200 形式 SW-N3 SW-N4 SW-N5 SW-N6 SW-N7 SW-N8 SW-N10 SW-N11 SW-N12 SW-N14 商品コ−ド ❷ − − SC65BAAN-□2247 SC65BAAN-□2248 SC65BAAN-□2240 SC65BAAN-□2241 SC65BAAN-□2242 SC65BAAN-□2243 SC65BAAN-□2244 − − SC80BAAN-□2240 SC80BAAN-□2241 SC80BAAN-□2242 SC80BAAN-□2243 SC80BAAN-□2244 SC80BAAN-□2245 − − SC93BAAN-□2240 SC93BAAN-□2241 SC93BAAN-□2242 SC93BAAN-□2243 SC93BAAN-□2244 SC93BAAN-□2245 SC93BAAN-□2246 − − − SC1CBAAN-□2244 SC1CBAAN-□2245 SC1CBAAN-□2246 SC1CBAAN-□2247 − − − SC1FBAAN-□2244 SC1FBAAN-□2245 SC1FBAAN-□2246 SC1FBAAN-□2247 SC1FBAAN-□2248 − − − SC1JBAAN-□2246 SC1JBAAN-□2247 SC1JBAAN-□2248 SC1JBAAN-□2240 − − − SC2CBAAN-□2247 SC2CBAAN-□2248 SC2CBAAN-□2240 SC2CBAAN-□2241 − − − SC3ABAAN-□2248 SC3ABAAN-□2240 SC3ABAAN-□2241 SC3ABAAN-□2242 − − − SC4ABAAN-□2248 SC4ABAAN-□2240 SC4ABAAN-□2241 SC4ABAAN-□2242 SC4ABAAN-□2243 SC4ABAAN-□2244 − − − − SC6ABAAN-□2244 (注1)定格は,JIS C 8201-4-1およびJEM 1038規格に準拠した定格を示します。 ❶N1形以上は,補助接点構成4a4bまで製作いたします。 ❷商品コード欄の□にはコイル電圧指定コード,■には補助接点構成指定コードが入ります。 上記価格は,コイルAC200Vの価格です。 |