| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
SC-N1 데이터시트(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC-N1 데이터시트(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
11 / 50 page ![]() A3-10 新 S C ・ N E O S C シ リ ズ 電 磁 接 触 器 ・ 開 閉 器 A3 電磁接触器・電磁開閉器 標準形電磁接触器,開閉器 ● 外形寸法図・接続例 SW-□C形【SC□CAN-...】 (写No.AF88-1347) CA a1 a2 A図 2-M4用取付穴 4-φ17リードホール (上下各2ヵ所) C 8 A 2-G用 a1 a2 4-Pg16ねじ (リードホール4ヵ所: 内径φ21) B図 C図 リードホールH1 リードホールH2 a2 a1 E A 4-G用 取付穴 接地端子 リードホールH1 a2 (上1ヵ所,下1ヵ所) a1 リードホールH2 (上1ヵ所,下1ヵ所) D図 リードホールH1 リードホールH2 a2 a1 E A 4-G用 取付穴 接地端子 リードホールH1 a2 (上1ヵ所,下1ヵ所) a1 リードホールH2 (上1ヵ所,下1ヵ所) E図 4-G用 取付穴 E A リードホールH2 a2 (上1ヵ所,下1ヵ所) a1 リードホールH1 (上2ヵ所,下2ヵ所) 外形・取付寸法〔mm〕 フレーム 図 質量 〔kg〕 ・ 寸法表 リード ホールの 大きさ リード ホールの 位置 b a2 a1 H2 H1 (注1)……(制御回路)と̶(主回路)は結線してください。なお,̶線(制御 回路)は,ケ−スカバ−付の場合には,工場で結線した上で出荷いたし ます。 (注2)上図のサ−マルリレ−は3ヒ−トエレメントを示します。 2ヒ−トエレメントの場合は下図となります。 1 3 5 13 R S T 14 A1 1 A2 2 ON OFF 97 95 98 96 2 4 6 電動機 電源へ 押しボタンスイッチ U V W ・接続例 3 (注1)電磁接触器(ケースカバー付)も同一寸法となります。 03形 0形 05形 4-0形 4-1形 5-1形 N1形 N2形 N2S形 N3形 N4形 N5形 N6形 N7形 N8形 N10形 N11形 N12形 N14形 A B CDE F G 76 90 145 175 200 225 280 335 400 600 165 200 246 320 400 450 560 670 800 950 94 94 132 145 160 180 210 225 250 400 14.5 5 18 35 37 50 55 85 100 75 − − 80 110 125 150 175 200 250 500 135 190 210 250 325 350 450 500 600 800 M4用 M4用 M6用 M6用 M8用 M8用 M10用 M10用 M10用 M12用 φ17 φ21 φ28 φ35 φ43 φ52 φ65 φ78 φ105 φ105 φ17 φ21 φ28 φ28 φ28 φ28 φ28 φ28 φ28 φ28 19 24 上面 20 下面 27 15 20 10 10 0 0 150 19 24 35 40 70 80 100 150 150 18.5 22.5 60 70 80 80 95 95 100 280 A B C D E 0.7 0.7 0.72 0.8 0.8 0.83 2.0 2.0 3 4.4 4.8 8.4 12.3 18.1 18.8 24.6 97 97 95 98 96 2/T1 4/T2 6/T3 |