| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
B65807-C-R26 데이터시트(PDF) 3 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B65807-C-R26 데이터시트(HTML) 3 Page - EPCOS |
|
3 / 13 page ![]() 204 08/01 Ungapped Material AL value nH µe AL1min nH PV W/set Ordering code -C with center hole -J w/o center hole N26 2200 + 30/– 20 % 1500 B65807-C-R26 N30 4300 + 30/– 20 % 2670 B65807-J-R30 T571) 3500 + 30/– 20 % 2180 B65807-J-R57 T38 8600 + 40/– 30 % 5340 B65807-J-Y38 T42 12300 + 40/– 30 % 7630 B65807-J-Y42 N49 1700 + 30/– 20 % 1060 960 < 0,15 (50 mT, 500 kHz, 100 °C) B65807-J-R49 N87 2400 + 30/– 20 % 1490 1450 < 0,51 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B65807-J-R87 N971) 2400 + 30/– 20 % 1490 1450 < 0,39 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B65807-J-R97 N41 3100 + 30/– 20 % 1920 1450 < 0,16 (200 mT, 25 kHz, 100 °C) B65807-J-R41 1) Preliminary data B65807 Core RM 6 |