전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LRI2K 데이터시트(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

부품명 LRI2K
상세설명  13.56 MHz, 2048-bit EEPROM tag IC with 64-bit UID and kill code, ISO 15693 and ISO 18000-3 Mode 1 compliant
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LRI2K 데이터시트(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LRI2K Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LRI2K Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LRI2K Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LRI2K Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LRI2K Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LRI2K Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LRI2K Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LRI2K Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LRI2K Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 89 page
background image
Contents
LRI2K
2/89
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3
Initial dialogue for vicinity cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.1
Power transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.2
Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.3
Operating field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
Communication signal from VCD to LRI2K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3
Data rate and data coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1
Data coding mode: 1 out of 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2
Data coding mode: 1 out of 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3
VCD to LRI2K frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4
Start of frame (SOF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
Communications signal from LRI2K to VCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.1
Load modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2
Subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.3
Data rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5
Bit representation and coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1
Bit coding using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.2
Bit coding using two subcarriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.2.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6
LRI2K to VCD frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.1
SOF when using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.1.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.1.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89