전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

52PLCC 데이터시트(PDF) 1 Page - AG Electronica

부품명 52PLCC
상세설명  BASE PARA CI 52 PINES PLCC ESTÁNDAR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  AGELECTRONICA [AG Electronica]
홈페이지  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

52PLCC 데이터시트(HTML) 1 Page - AG Electronica

  52PLCC Datasheet HTML 1Page - AG Electronica 52PLCC Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
52PLCC: BASE PARA CI 52 PINES PLCC ESTÁNDAR
NOTA: No apilable
Acepta sustratos de plástico con plomo JEDEC PLCCs
Material de aislante de vidrio PPS reforzado
Los soportes proporcionan espacio para limpieza y
para la disipación de calor
Posicionamiento
adecuado
para
asegurar
el
enfriamiento interno, con soportes internos
que
aseguran el posicionamiento adecuado del porta chip
en el socket.
ElaislamientoestamodeladoparaPPS
Lubricante de propósito general para conectores de estaño/plomo
Lubricante de propósito general para los conectores de estaño/plomo, NYETACT... es una
dispersión de solvente de una grasa que no se derrite, resistente al agua, basada en un aceite
sintético de hidrocarburo compatible con plásticos.
Rango de temperatura: -40° a 120°C (por peso) en solventes minerales.
El pre-lubricante incrementa la confiabilidad de los sockets estándar al prevenir la corrosión por
desgaste.
Los sockets pre-lubricados pueden usarse para cualquier aplicación de larga vida que tenga una
interfaz estaño-estaño
No hay degradación de la lubricación durante la soldadura o el lavado final.
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com


유사한 부품 번호 - 52PLCC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
AG Electronica
52PLCCSM AGELECTRONICA-52PLCCSM Datasheet
382Kb / 2P
BASE PARA CI 52 PINES PLCC SMD
29/01/2019
More results

유사한 설명 - 52PLCC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Ironwood Electronics.
CA-PLCC052-D-J IRONWOOD-CA-PLCC052-D-J Datasheet
24Kb / 1P
Carrier Adaptor (CA): 52 position PLCC Production socket with test points to 52 position PLCC J leaded SM foot. 2 pc. adaptor.
logo
Assmann Electronics Inc...
A-CCS52-Z-R ASSMANN-A-CCS52-Z-R Datasheet
267Kb / 1P
PLCC SOCKET 52 PIN, TIN
logo
List of Unclassifed Man...
HA52PL48DB ETC2-HA52PL48DB Datasheet
108Kb / 2P
52 PIN PLCC SOCKET ADAPTER
PA52-PP ETC2-PA52-PP Datasheet
36Kb / 1P
52 pin PLCC socket/52 pin PLCC plug
logo
E-SWITCH
52-PV3F2B0NN214 E-SWITCH-52-PV3F2B0NN214 Datasheet
217Kb / 1P
52-PV3F2B0NN214
52-PV4F2B011324 E-SWITCH-52-PV4F2B011324 Datasheet
228Kb / 1P
52-PV4F2B011324
logo
PHOENIX CONTACT
1511792 PHOENIX-1511792 Datasheet
76Kb / 3P
Sensor/actuator box - SACB-6-SH PARA
logo
List of Unclassifed Man...
74022PC ETC1-74022PC Datasheet
379Kb / 1P
CONTROLADOR PARA COMPUTADORA AUTOMOTRIZ
logo
E-SWITCH
PV5S64019 E-SWITCH-PV5S64019 Datasheet
161Kb / 1P
52-PV5S64019
8/5/2009
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
More results


Html Pages

1 2


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com