전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 데이터시트(PDF) 4 Page - AG Electronica

부품명 GA-B-RX-3500-2S1P-EC3
상세설명  GEN ACE BATERIA LIPO 2S 3500MAH RX
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  AGELECTRONICA [AG Electronica]
홈페이지  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 데이터시트(HTML) 4 Page - AG Electronica

  GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica GA-B-RX-3500-2S1P-EC3 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Proceso de Carga
1. Nunca cargue las baterías desatendidas.
2. Cargue en un área aislada, lejos de cualquier material inflamable.
3. Permita que las baterías se enfríen a temperatura ambiente antes de cargar.
4. No cargue los paquetes de baterías en serie. Cargue cada paquete de forma
individual.No hacerlo provocará un incorrecto reconocimiento de la batería y
de las funciones de carga e incurrir en una sobrecarga causando fuego.
5. Cuando seleccione el número de celdas de un paquete o tensión (voltaje)
para la carga, seleccione el número de celdas y la tensión (voltaje) que
aparece en la etiqueta de la batería. Como una medida de seguridad, por favor
confirme que la información impresa en la batería es correcta.
a. Ejemplo: La etiqueta en un paquete de 2 celdas en serie deberá
contener el mensaje – “Charge as 2-Cell (7.4V), or may cause FIRE” –
Debe seleccionar 2 celdas para la carga.
b. Ejemplo: La etiqueta en un paquete de 3 celdas en serie deberá
contener el mensaje – “Charge as 3-Cell (11.1V), or may cause FIRE”
– Debe seleccionar 3 celdas para la carga.
6. Seleccionar un número de celdas distinto del impreso en la batería
(compruebe siempre que es correcto), puede causar fuego.
Almacenamiento y Transporte
1. Almacene la batería a temperatura ambiente entre 0 y 30 grados.
2. No exponer la batería al sol por periodos prolongados de tiempo.
3. Cuando se transporta o se almacena temporalmente en un vehículo, la
temperatura puede superar los 20 grados, pero no más de 70 grados
4. Mantener la batería a temperaturas superiores a los 80 grados por periodos
prolongados de tiempo (más de dos horas) puede causar daños a la batería y
posiblemente incendiarlas.
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com