| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32H562II 데이터시트(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H562II 데이터시트(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 270 page ![]() DS14258 Rev 5 5/270 STM32H562xx and STM32H563xx Contents 3.33.5 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.33.6 Window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.33.7 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.34 Real-time clock (RTC), tamper and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.34.1 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.34.2 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.35 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.36 Improved inter-integrated circuit (I3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.37 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) and low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.37.1 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.37.2 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . 55 3.38 Serial peripheral interface (SPI) / inter-integrated sound interfaces (I2S) 56 3.39 Serial audio interface (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.40 Secure digital input/output and MultiMediaCards interface (SDMMC) . . . 59 3.41 Controller area network (FDCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.42 USB full speed (USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.43 USB Type-C/USB Power Delivery controller (UCPD) . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.44 Ethernet MAC interface with dedicated DMA controller (ETH) . . . . . . . . . 61 3.45 High-definition multimedia interface (HDMI) - consumer electronics control (CEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.46 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.46.1 Serial-wire/JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.46.2 Embedded Trace Macrocell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4 Pinout, pin description, and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4.1 Pinout/ballout schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4.2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.3 Alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 5 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5.1 Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5.1.1 Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5.1.2 Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 |