| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32H562VI 데이터시트(PDF) 115 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H562VI 데이터시트(HTML) 115 Page - STMicroelectronics |
|
115 / 270 page ![]() D PD0 UART4_RX FDCAN1_RX - UART9_CTS FMC_D2/FMC_AD2 - - EVENTOUT PD1 UART4_TX FDCAN1_TX - - FMC_D3/FMC_AD3 - - EVENTOUT PD2 UART5_RX - - - SDMMC1_CMD DCMI_D11/PSSI_D11 LPTIM4_ETR EVENTOUT PD3 - - - - FMC_CLK DCMI_D5/PSSI_D5 - EVENTOUT PD4 - - OCTOSPI1_IO4 - FMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - FDCAN1_TX OCTOSPI1_IO5 - FMC_NWE - - EVENTOUT PD6 - - OCTOSPI1_IO6 SDMMC2_CK FMC_NWAIT DCMI_D10/PSSI_D10 - EVENTOUT PD7 - - OCTOSPI1_IO7 SDMMC2_CMD FMC_NE1/ FMC_NCE - LPTIM4_OUT EVENTOUT PD8 - - - - FMC_D13/ FMC_AD13 - - EVENTOUT PD9 - FDCAN2_RX - - FMC_D14/ FMC_AD14 - - EVENTOUT PD10 - - - - FMC_D15/ FMC_AD15 - - EVENTOUT PD11 UART4_RX OCTOSPI1_IO0 SAI2_SD_A - FMC_A16/FMC_CLE - - EVENTOUT PD12 UART4_TX OCTOSPI1_IO1 SAI2_FS_A - FMC_A17/FMC_ALE DCMI_D12/PSSI_D12 - EVENTOUT PD13 - OCTOSPI1_IO3 SAI2_SCK_A UART9_RTS/ UART9_DE FMC_A18 DCMI_D13/PSSI_D13 LPTIM4_IN1 EVENTOUT PD14 UART8_CTS - - UART9_RX FMC_D0/FMC_AD0 - - EVENTOUT PD15 UART8_RTS/ UART8_DE - - UART9_TX FMC_D1/FMC_AD1 - - EVENTOUT Table 16. Alternate functions AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/SAI2 /SDMMC1/SPI6 /UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC [NAND16)/FMC [NORmux)/FMC [NOR_RAM)/ OCTOSPI/ SDMMC2/TIM13/14 CRS/FMC[NAND 16)/OCTOSPI/S AI2/SDMMC2/ TIM8/USB_PD ETH[MII/RMII)/ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/ SDMMC2/ UART7/9/USB_PD FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ FMC[SDRAM_16bit) /SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ LPTIM5 LPTIM3/4/5/6/ TIM2/UART5 SYS |