전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TIP30C 데이터시트(PDF) 3 Page - SYC Electronica

부품명 TIP30C
상세설명  COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SYC [SYC Electronica]
홈페이지  https://www.sycelectronica.com.ar/index.php
Logo SYC - SYC Electronica

TIP30C 데이터시트(HTML) 3 Page - SYC Electronica

  TIP30C Datasheet HTML 1Page - SYC Electronica TIP30C Datasheet HTML 2Page - SYC Electronica TIP30C Datasheet HTML 3Page - SYC Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011C
TO-220 MECHANICAL DATA
TIP29A / TIP29C / TIP30A TIP30C



Html Pages

1 2 3