| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32F412VGJ3PTR 데이터시트(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F412VGJ3PTR 데이터시트(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 201 page ![]() PC0 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PC1 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PC2 - - - - - SPI2_MISO I2S2ext_SD - DFSDM1_ CKOUT - - FSMC_NWE EVENTOUT PC3 - - - - - SPI2_MOSI/I 2S2_SD - - - - - FSMC_A0 EVENTOUT PC4 - - - - - I2S1_MCK - - - - QUADSPI_ BK2_IO2 FSMC_NE4 EVENTOUT PC5 - - - - I2CFMP1_ SMBA - - USART3_RX - - QUADSPI_ BK2_IO3 FSMC_NOE EVENTOUT PC6 - - TIM3_CH1 TIM8_CH1 I2CFMP1_ SCL I2S2_MCK DFSDM1_ CKIN3 - USART6_ TX - FSMC_D1 SDIO_D6 EVENTOUT PC7 - - TIM3_CH2 TIM8_CH2 I2CFMP1_ SDA SPI2_SCK/ I2S2_CK I2S3_MCK - USART6_ RX - DFSDM1_ DATIN3 SDIO_D7 EVENTOUT PC8 - - TIM3_CH3 TIM8_CH3 - - - - USART6_ CK QUADSPI_ BK1_IO2 - SDIO_D0 EVENTOUT PC9 MCO_2 - TIM3_CH4 TIM8_CH4 I2C3_SDA I2S2_CKIN - - - QUADSPI_ BK1_IO0 - SDIO_D1 EVENTOUT PC10 - - - - - - SPI3_SCK/ I2S3_CK USART3_TX - QUADSPI_ BK1_IO1 - SDIO_D2 EVENTOUT PC11 - - - - - I2S3ext_SD SPI3_MISO USART3_RX - QUADSPI_ BK2_NCS FSMC_D2 SDIO_D3 EVENTOUT PC12 - - - - - - SPI3_MOSI/ I2S3_SD USART3_CK - - FSMC_D3 SDIO_CK EVENTOUT PC13 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PC14 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PC15 - - - - - - - - - - - - EVENTOUT Table 11. STM32F412xE/G alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF12 AF15 SYS_AF TIM1/ TIM2 TIM3/ TIM4/ TIM5 TIM8/ TIM9/ TIM10/ TIM11 I2C1/ I2C2/ I2C3/ I2CFMP1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/I2S4 SPI2/I2S2/SPI3 /I2S3/SPI4/ I2S4/SPI5/I2S5 /DFSDM1 SPI3/I2S3/ USART1/ USART2/ USART3 DFSDM1/ USART3/ USART6/ CAN1 I2C2/I2C3/ I2CFMP1/ CAN1/CAN2 /TIM12/ TIM13/TIM14 /QUADSPI DFSDM1/ QUADSPI/ FSMC /OTG1_FS FSMC /SDIO SYS_AF |