| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
SFH480-2/3 데이터시트(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH480-2/3 데이터시트(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
4 / 9 page ![]() 2001-10-01 4 SFH 480, SFH 481, SFH 482 Aktive Chipfläche Active chip area A 0.16 mm 2 Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area L × B L × W 0.4 × 0.4 mm Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip front to lens top SFH 480 SFH 481 SFH 482 H H H 4.0 … 4.8 2.8 … 3.7 2.1 … 2.7 mm mm mm Schaltzeiten, I e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei I F = 100 mA, RL = 50 Ω Switching times, Ι e from 10% to 90% and from 90% to 10%, I F = 100 mA, RL = 50 Ω t r, tf 0.6/0.5 µs Kapazität Capacitance V R = 0 V, f = 1 MHz C o 25 pF Durchlaßspannung Forward voltage I F = 100 mA, tp = 20 ms I F = 1 A, tp = 100 µs V F V F 1.50 ( ≤ 1.8) 2.4 ( < 3.0) V V Sperrstrom, Reverse current V R = 5 V I R 0.01 ( ≤ 1) µA Gesamtstrahlungsfluß Total radiant flux I F = 100 mA, tp = 20 ms Φ e 12 mW Temperaturkoeffizient von I e bzw. Φe, I F = 100 mA Temperature coefficient of I e or Φe, I F = 100 mA TC I – 0.5 %/K Temperaturkoeffizient von V F, IF = 100 mA Temperature coefficient of V F, IF = 100 mA TC V – 2mV/K Temperaturkoeffizient von λ, I F = 100 mA Temperature coefficient of λ, I F = 100 mA TCλ + 0.25 nm/K Kennwerte ( T A = 25 °C) Characteristics (cont’d) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit |