| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32H523CCY7 데이터시트(PDF) 74 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H523CCY7 데이터시트(HTML) 74 Page - STMicroelectronics |
|
74 / 228 page ![]() B2 33 33 45 71 C11 104 C11 PA12 I/O FT_u - TIM1_ETR, LPUART1_RTS, SPI2_SCK/I2S2_CK, UART4_TX, USART1_RTS, FDCAN1_TX, USB_DP, EVENTOUT - B4 34 34 46 72 B12 105 E9 PA13(JTMS/ SWDIO) I/O FT (5) JTMS/SWDIO, EVENTOUT - - - - - 73 C10 106 C10 VDDUSB S - - - - F2 35 35 47 74 - 107 - VSS S - - - - G1 36 36 48 75 - 108 - VDD S - - - - A1 37 37 49 76 B11 109 B11 PA14(JTCK/ SWCLK) I/O FT - JTCK/SWCLK, EVENTOUT - A3 38 38 50 77 A11 110 E8 PA15 (JTDI) I/O FT (5) JTDI, TIM2_CH1, HDMI_CEC, SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI3_NSS/I2S3_WS, USART1_TX, UART4_RTS, OCTOSPI1_NCS, FMC_NBL1, DCMI_D11/PSSI_D11, TIM2_ETR, EVENTOUT - - - - 51 78 A12 111 A11 PC10 I/O FT_h - I3C2_SCL, SPI3_SCK/I2S3_CK, USART3_TX, UART4_TX, OCTOSPI1_IO1, SDMMC1_D2, DCMI_D8/PSSI_D8, EVENTOUT - - - - 52 79 A10 112 D9 PC11 I/O FT_h - I3C2_SDA, SPI3_MISO/I2S3_SDI, USART3_RX, UART4_RX, OCTOSPI1_NCS, SDMMC1_D3, DCMI_D4/PSSI_D4, EVENTOUT - - - - 53 80 B10 113 B10 PC12 I/O FT_h - TRACED3, TIM15_CH1, LPTIM2_CH2, SPI3_MOSI/I2S3_SDO, USART3_CK, UART5_TX, SDMMC1_CK, DCMI_D9/PSSI_D9, EVENTOUT - Table 13. STM32H523xx pin/ball definition (continued) Pin number(1) |