전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LSA670 데이터시트(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

부품명 LSA670
상세설명  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSA670 데이터시트(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LSA670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSA670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670
2006-10-04
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5)
page 15
Gruppe
Group
yellow
orange
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
2
580
583
600
603
nm
3
583
586
603
606
nm
4
586
589
606
609
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1)
page 15
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous Flux
2)
page 15
Φ
V (mlm)
G1
G2
H1
H2
J1
J2
K1
K2
L1
L2
M1
M2
1.80 ... 2.24
2.24 ... 2.80
2.80 ... 3.55
3.55 ... 4.50
4.50 ... 5.60
5.60 ... 7.10
7.10 … 9.00
9.00 … 11.20
11.20 … 14.00
14.00 … 18.00
18.00 … 22.40
22.40 … 28.00
6.0 (typ.)
7.6 (typ.)
9.5 (typ.)
12.0 (typ.)
15.0 (typ.)
19.0 (typ.)
24.0 (typ.)
30.0 (typ.)
40.0 (typ.)
50.0 (typ.)
60.0 (typ.)
75.0 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus
3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen besteht.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness
groups.
Individual brightness groups cannotbe ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: K1-4
Example: K1-4
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
K1
4
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15