| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32F429NET7TR 데이터시트(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F429NET7TR 데이터시트(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 231 page ![]() Port C PC8 - - TIM3_ CH3 TIM8_ CH3 -- - - USART6_ CK - - - SDIO_D0 DCMI_ D2 - EVEN TOUT PC9 MCO2 - TIM3_ CH4 TIM8_ CH4 I2C3_ SDA I2S_ CKIN -- - - - - SDIO_D1 DCMI_ D3 - EVEN TOUT PC10 - - - - - - SPI3_ SCK/I2S 3_CK USART3_ TX UART4_TX - - - SDIO_D2 DCMI_ D8 LCD_R2 EVEN TOUT PC11 - - - - - I2S3ext _SD SPI3_ MISO USART3_ RX UART4_RX - - - SDIO_D3 DCMI_ D4 - EVEN TOUT PC12 - - - - - - SPI3_ MOSI/I2 S3_SD USART3_ CK UART5_TX - - - SDIO_CK DCMI_ D9 - EVEN TOUT PC13 - - - - - - - - - - - - - - - EVEN TOUT PC14 - - - - - - - - - - - - - - - EVEN TOUT PC15 - - - - - - - - - - - - - - - EVEN TOUT Port D PD0 - - - - - - - - - CAN1_RX - - FMC_D2 - - EVEN TOUT PD1 - - - - - - - - - CAN1_TX - - FMC_D3 - - EVEN TOUT PD2 - - TIM3_ ETR -- - - - UART5_RX - - - SDIO_ CMD DCMI_ D11 - EVEN TOUT PD3 - - - - - SPI2_S CK/I 2S2_CK - USART2_ CTS - - - - FMC_CLK DCMI_ D5 LCD_G7 EVEN TOUT PD4 - - - - - - - USART2_ RTS - - - - FMC_NOE - - EVEN TOUT PD5 - - - - - - - USART2_ TX -- - - FMC_NWE - - EVEN TOUT PD6 - - - - - SPI3_ MOSI/I2 S3_SD SAI1_ SD_A USART2_ RX -- - - FMC_ NWAIT DCMI_ D10 LCD_B2 EVEN TOUT Table 12. STM32F427xx and STM32F429xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/ 10/11 I2C1/ 2/3 SPI1/2/ 3/4/5/6 SPI2/3/ SAI1 SPI3/ USART1/ 2/3 USART6/ UART4/5/7 /8 CAN1/2/ TIM12/13/14 /LCD OTG2_HS /OTG1_ FS ETH FMC/SDIO /OTG2_FS DCMI LCD SYS |