| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
XPD618 데이터시트(PDF) 6 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XPD618 데이터시트(HTML) 6 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. |
|
6 / 14 page ![]() 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD740 USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器 Version 1.4 第 6页 共 14页 Copyright©2020, 云矽半导体 7 规格参数 7.1 极限工作参数(1) 参数 最小值 最大值 单位 耐压(对 GND) VPWR, VBUS, OPTO, CC1, CC2, DP, DM -0.3 25 V 其他 -0.3 7 V 结温 -40 150 ℃ 存储温度 -65 150 ℃ (1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件 的可靠性。 7.2 ESD 性能 符号 参数 值 单位 VESD HBM ± 4000 V ESD 测试基于人体放电模型(HBM)。 7.3 推荐工作条件 参数 最小值 典型值 最大值 单位 VPWR 输入电压 3.6 21 V CVBUS VBUS 电容 1 µF CVPWR VPWR 电容 4.7 10 µF RFB1 系统电压分压电阻 100 k Ω RFB2 系统电压分压电阻 33 k Ω TA 工作环境温度 -40 85 ℃ 7.4 热阻值 符号 参数 值 单位 RθJA 结温和周围温度之间的热阻(1) 42 ℃/W |