| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
HT6019 데이터시트(PDF) 54 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6019 데이터시트(HTML) 54 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
54 / 161 page ![]() HT6X1X 用户手册 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page54 of 161 Rev1.9 Hold 模式 在正常模式下,CPU通过执行如下指令进入Hold模式: SCB->SCR = 0x0000; __WFI(); 芯片在正常模式下可以通过软件配置进入两种低功耗模式,分别是 Sleep 模式和 Hold 模式。Sleep 模式和 Hold 模式最主要有以下两点区别: Sleep 模式可以获得更低的功耗 Sleep 模式的唤醒等同复位,而 Hold 模式唤醒则是接着原来运行的代码继续运行 6.3 睡眠模式(Sleep) 6.3.1 SLEEP 模式下各模块开关 数字电源LDO_1P5关闭,其供电的模块相应关闭; VRTC供电模块不关闭,RTC相关的晶振电路,TBS模块,分频补偿电路一直开启; 进入Sleep后,如果用户配置开启BOR和VCC检测功能,则BOR_DET和VCC_DET模块会由硬件分时 开启以降低功耗; WDT默认开启,在SLEEP模式下,WDT计数溢出时,系统会发生WDT复位,但可以配置WDT_EN =0 在SLEEP模式下关闭WDT(详见CLKCTRL0寄存器); 进入SLEEP之前,如果配置LCD、TBS模块开启,在进入SLEEP模式后,即可实现LCD静态显示, 温度和电池电压测量功能; 为降低SLEEP模式下的功耗,可以在进入SLEEP模式之前,配置GPIO的状态(详见GPIO章节), 控制好芯片和外设的状态,防止通过GPIO往外部漏电; 如果用户期望在Sleep达到最低功耗: (1)CLKCTRL0和CLKCTRL1寄存器全部清0 进入SLEEP 模式后,芯片内部会自动关闭LDO_1P5(大功耗)输出,LDO_LowPower(低功耗) 保持输出1.5V。 6.3.2 SLEEP 模式下的唤醒 CPU从SLEEP状态下唤醒等同复位,因此不进入中断向量,不会执行中断服务程序,程序从复位地 址0000H开始执行。 在SLEEP模式下,Reset复位信号是不可被屏蔽的,包括POR,BOR,LBOR,外部RESET PIN上产生 的外部复位信号,以及内部的WDT复位信号。当系统进入SLEEP模式后,如果以上复位信号产生,能够 使芯片出现复位动作,程序从复位地址0000H开始执行。 要实现在 SLEEP 模式下的唤醒功能,进入 SLEEP 模式前需进行以下功能配置,且必需先使能模块 的总中断: (1)外部 INT 中断和串口 RX 引脚唤醒:相应的 PIN 要配置为 INT 和 RX 功能(详细见 GPIO 单元),并 |