| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
M28840/20MC1DAS2 데이터시트(PDF) 18 Page - Amphenol PCD, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M28840/20MC1DAS2 데이터시트(HTML) 18 Page - Amphenol PCD, Inc |
|
18 / 25 page ![]() amphenolpcd.com | M28840@amphenolpcd.com | (978) 624-3400 amphenolpcd.com | M28840@amphenolpcd.com | (978) 624-3400 * Dimensions in (inches) mm * Dimensions in (inches) mm 34 35 TABLE A DASH # Military Shell Size Conduit Size M28840/4 E Max. F Max. V Thread Class 2 M Ø Max. Y Ø Max. 01 A 03 (2.36) 59.9 (3.50) 92.8 1.000-20 UNEF (1.12) 28.5 (1.19) 30.23 02 B 03 1.000-20 UNEF (1.12) 28.5 (1.19) 30.23 03 B 04 1.188-18 UNEF (1.25) 31.8 (1.38) 35.1 04 C 03 (2.56) 65.0 (3.69) 9.79 1.000-20 UNEF (1.12) 28.5 (1.39) 35.3 05 C 04 1.118-18 UNEF (1.25) 31.8 (1.38) 35.1 06 C 05 1.438-18 UNEF (1.43) 36.3 (1.63) 41.4 07 C 06 (2.67) 67.8 (3.81) 101.0 1.750-18 UNS (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 08 D 05 1.438-18 UNEF (1.43) 36.3 (1.63) 41.4 09 D 06 1.750-18 UNS (1.62) 42.2 (1.94) 49.3 10 D 08 2.00-18 UNS (1.81) 46.0 (2.19) 55.6 11 E 05 1.438-18 UNEF (1.43) 36.3 (1.63) 41.4 12 E 06 1.750-18 UNS (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 13 E 08 (3.05) 77.5 (4.19) 111.1 2.00-18 UNS (1.81) 46.0 (2.19) 55.6 14 F 06 1.750-18 UNS (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 15 F 08 2.00-18 UNS (1.81) 46.0 (2.19) 55.6 16 F 10 2.250-18 UN (2.18) 55.4 (2.44) 62.0 17 G 06 1.750-18 UNS (1.62) 41.2 (1.94) 49.3 18 G 08 2.00-18 UN (1.81) 46.0 (2.19) 55.6 19 G 10 2.250-18 UN (2.18) 55.4 (2.44) 62.0 20 G 12 (3.33) 84.6 (4.50) 119.4 2.500-16 UN (2.56) 65.0 (2.69) 68.5 21 H 10 2.250-16 UN (2.18) 55.4 (2.18) 55.4 22 H 12 1.500-16 UN (2.56) 65.0 (2.44) 62.0 23 J 12 (3.70) 94.0 (4.43) 128.1 2.500-16 UN (2.56) 65.0 (2.69) 68.3 24 J 16 3.00-16 UN (3.06) 77.8 (3.19) 81.0 M28840/25 90o EMI CONDUIT ADAPTER TABLE A DASH # Military Shell Size A Thread Class 2B B Ø Max. C Thread Class 1 D Ø Max. Sealing Range Max. Min. 01 A .750-20 UNEF (1.028) 26.11 .875-20 UNEF (1.031) 26.19 (.63) 16.0 (.50) 12.7 02 B .875-20 UNEF (1.141) 28.98 .875-20 UNEF (.63) 6.0 (.50) 12.7 03 B 1.000-20 UNEF (.75) 19.1 (.63) 16.0 04 C 1.000-20 UNEF (1.263) 32.08 .875-20 UNEF (1.281) 32.58 (.63) 16.0 (.50) 12.7 05 C 1.000-20 UNEF (.75) 19.1 (.63) 16.0 06 C 1.125-18 UNEF (.88) 22.4 (.75) 19.1 07 C 1.250-18 UNEF (1.531) 38.89 (1.00) 25.4 (.88) 22.4 08 D 1.125-18 UNEF (1.387) 35.23 1.125-18 UNEF (.88) 22.4 (.75) 19.1 09 D 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (.88) 22.4 10 D 1.625-18 UNEF (1.38) 35.1 (1.19) 30.2 11 E 1.250-18 UNEF (1.513) 38.43 1.125-18 UNEF (.88) 22.4 (.75) 19.1 12 E 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (.88) 22.4 13 E 1.625-18 UNEF (1.781) 45.24 (1.38) 35.1 (1.19) 30.2 14 F 1.438-18 UNEF (1.703) 45.51 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (0.88) 8 22.4 15 F 1.625-18 UNEF (1.38) 35.1 (1.18) 30.2 16 F 1.875-18 UNS (1.63) 41.4 (1.44) 36.6 17 G 1.562-18 UNEF (1.825) 46.35 1.250-18 UNEF (1.00) 25.4 (.88) 22.4 18 G 1.625-18 UNEF (1.38) 35.1 (1.19) 30.2 19 G 1.875-18 UNS (1.63) 41.4 (1.44) 36.5 20 G 2.125-16 UN (2.031 )51.59 (1.88) 47.8 (1.63) 41.4 21 H 1.875-16 UN (2.143) 54.43 1.875-18 UNS (1.63) 41.4 (1.44) 36.6 22 H 2.125-16 UN (1.33) 47.8 (1.63) 41.4 23 J 2.062-16 UNS (2.329) 59.16 2.125-16 UN (2.531) 64.29 (1.88) 47.8 (1.63) 41.4 24 J 2.750-16 UN (2.38) 60.5 (2.13) 54.1 25 A .750-20 UNEF (1.028) 26.11 .875-20 UNEF (1.031) 25.19 (.75) 19.5 (.63) 16.0 M28840/25 90oEMI CONDUIT ADAPTER M28840/25 16 W A DESIGNATION DASH # MATERIAL & FINISH BACKSHELL STYLE QPL: M28840/25 Commercial: IN28840/25 See Table A W: Aluminum, Cadmium Plate, O.D. over Electroless Nickel L: Aluminum -Tin-Zinc, Non-Reflective S: Aluminum -Zinc Nickel, Non-Reflective A: EMI, Non-Environmental B: EMI, Environmental |