| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32L443VCI7TR 데이터시트(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L443VCI7TR 데이터시트(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 215 page ![]() Contents STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC 4/215 DS11421 Rev 4 3.17 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.18 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.19 Operational amplifier (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.20 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.21 Liquid crystal display controller (LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.22 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.23 Advanced encryption standard hardware accelerator (AES) . . . . . . . . . . 43 3.24 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.24.1 Advanced-control timer (TIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.24.2 General-purpose timers (TIM2, TIM15, TIM16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.24.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.24.4 Low-power timer (LPTIM1 and LPTIM2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.24.5 Infrared interface (IRTIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.24.6 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.24.7 System window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.24.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.25 Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.26 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.27 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 50 3.28 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 51 3.29 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.30 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.31 Single wire protocol master interface (SWPMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.32 Controller area network (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.33 Secure digital input/output and MultiMediaCards Interface (SDMMC) . . . 54 3.34 Universal serial bus (USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.35 Clock recovery system (CRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.36 Quad SPI memory interface (QUADSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.37 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.37.1 Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.37.2 Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4 Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5 Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 |