전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

APS8233C 데이터시트(PDF) 4 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

부품명 APS8233C
상세설명  The chip has a built-in LDO voltage regulator circuit module.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OPSUN [ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd]
홈페이지  http://www.aupsun.com/
Logo OPSUN - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

APS8233C 데이터시트(HTML) 4 Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd

  APS8233C Datasheet HTML 1Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233C Datasheet HTML 2Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233C Datasheet HTML 3Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233C Datasheet HTML 4Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233C Datasheet HTML 5Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233C Datasheet HTML 6Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233C Datasheet HTML 7Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd APS8233C Datasheet HTML 8Page - ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
深圳市奥普尚科技有限公司
ShenZhen OPSUN Technology Co., Ltd
http://www.aupsun.com http://www.aupsun.cn
销售部
1:TEL:15602449960,QQ:2881651177
销售部
2:TEL:13043408198,QQ:2881651176
投诉与建议
:13480721600
http://www.aupsun.com
4 / 8
I/O:CMOS 输入/输出。
P:电源/接地。
I-PH:CMOS 输入内置上拉电阻。
I-PL:CMOS 输入内置下拉电阻。
OD:开漏输出,无二极管保护电路。
六、功能描述
1、输出模式和选项脚位
AHLB 和 TOG 选项脚位为锁存类型:上电默认状态为 0,若上电前管脚被接至 VDD,则上电后状态变为 1,且不会增加功耗。
TOG 脚位:选择同步模式直接输出或保持模式锁存(toggle)输出。
AHLB 脚位:选择 CMOS 输出高电平有效或低电平有效。
QC 脚(CMOS 输出)选项特性:
TOG
AHLB
端口 QC 选项特性
0
0
同步模式直接输出、CMOS 高电平有效
0
1
同步模式直接输出、CMOS 低电平有效
1
0
保持模式锁存(toggle)输出,上电状态=0
1
1
保持模式锁存(toggle)输出,上电状态=1
QD 脚(NMOS 开漏输出)选项特性:
TOG
AHLB
端口 QD 选项特性
0
NC(空脚)
同步模式直接输出、开漏低电平有效
1
NC(空脚)
保持模式锁存(toggle)输出,上电状态=高阻
注意:为保证可靠性,AHLB、TOG 管脚请接到 VDD 或 GND 固定电平状态。
2、按键持续长按最长时间
若有物体覆盖触摸盘或环境发生很大变化,可能导致触摸检测持续有效。为避免此情况, 设置了最长按键时间,芯片
内部触控算法检测到输入有效持续时间达到设定值时,系统会回到上电初始状态,且输出回到上电初始化状态。
型号
封装
输出端口
按键持续长按最长时间
APS8233E
SOT23-6L
CMOS 输出(QC)
16 秒(±30%)
APS8233F
SOT23-6L
NMOS 开漏输出(QD)
16 秒(±30%)
APS8233G
SOT23-6L
CMOS 输出(QC)
无穷大
APS8233C
DFN6L(2*2*0.75mm)
CMOS 输出(QC)
16 秒(±30%)
APS8233B
DFN6L(2*2*0.75mm)
NMOS 开漏输出(QD)
16 秒(±30%)
注意:APS8233G 按键持续长按最长时间为无穷大,带电组装的内置电池产品请不要选择无穷大版本:
(1)、考虑到有些应用时,会有持续长时间的按键,按键持续长按时间为无穷大。若有物体盖住检测板,可能造成足以侦
测到的变化量,将会一直处于检测到有触摸的状态,应用时应避免此情况。一般需要重新上电复位。
(2)、带电组装的内置电池产品,产品通过主控单片机 MCU 控制 APS8233G 的电源 VDD,以达到可控制重新上电复位。
(3)、带电组装的内置电池产品,工业级强抗干扰无穷大版本,请使用我司 OPSUN21K,请向我司索要 OPSUN21K 规格书。
3、低功耗模式
IC 在低功耗模式下运行,可节省功耗,在此模式下侦测到按键触摸后会切换至快速模式,直到按键触摸释放,并保
持约 10 秒快速模式,然后返回低功耗模式。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com