| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
L296P 데이터시트(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L296P 데이터시트(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 22 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A5 0.197 B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026 0.030 G 1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 20.57 0.810 L1 18.03 0.710 L2 2.54 0.100 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 5.28 0.208 L6 2.38 0.094 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075 0.102 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 Multiwatt15 H OUTLINE AND MECHANICAL DATA L296 - L296P 21/22 |