| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32L433CBT6P 데이터시트(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433CBT6P 데이터시트(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 227 page ![]() DS11449 Rev 7 63/227 STM32L433xx Pinouts and pin description 89 6 6 D6 D7 6 6 D1 13 G1 PH1- OSC_ OUT (PH1) I/O FT - EVENTOUT OSC_OUT 7 7 D5 D6 7 7 E1 14 H2 NRST I/O RST - - - - - - D5 8 8 E3 15 H1 PC0 I/O FT_fla - LPTIM1_IN1, I2C3_SCL, LPUART1_RX, LCD_SEG18, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC1_IN1 - - - E8 9 9 E2 16 J2 PC1 I/O FT_fla - LPTIM1_OUT, I2C3_SDA, LPUART1_TX, LCD_SEG19, EVENTOUT ADC1_IN2 -- - E7 10 10 F2 17 J3 PC2 I/O FT_la - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO, LCD_SEG20, EVENTOUT ADC1_IN3 - - E6 E6 11 11 G1 18 K2 PC3 I/O FT_a - LPTIM1_ETR, SPI2_MOSI, LCD_VLCD, SAI1_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC1_IN4 - - - - - - - 19 J1 VSSA S - - - - -- - - - - - 20 K1 VREF- S - - - - 8 8 E7 F8 12 12 F1 - - VSSA/ VREF- S- - - - - - - - - - - 21 L1 VREF+ S - - - VREFBUF_OUT - - - - - - - 22 M1 VDDA S - - - - 9 9 F7 G8 13 13 H1 - - VDDA/ VREF+ S- - - - 10 10 F6 F7 14 14 G2 23 L2 PA0 I/O FT_a - TIM2_CH1, USART2_CTS, COMP1_OUT, SAI1_EXTCLK, TIM2_ETR, EVENTOUT OPAMP1_VINP, COMP1_INM, ADC1_IN5, RTC_TAMP2/ WKUP1 Table 15. STM32L433xx pin definitions (continued) Pin Number Pin functions Alternate functions Additional functions |