| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM32L433CBY6P 데이터시트(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433CBY6P 데이터시트(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 227 page ![]() Pinouts and pin description STM32L433xx 66/227 DS11449 Rev 7 - - - - - - - 38 M7 PE7 I/O FT - TIM1_ETR, SAI1_SD_B, EVENTOUT - - - - - - - - 39 L7 PE8 I/O FT - TIM1_CH1N, SAI1_SCK_B, EVENTOUT - - - - - - - - 40 M8 PE9 I/O FT - TIM1_CH1, SAI1_FS_B, EVENTOUT - -- - - - - - 41 L8 PE10 I/O FT - TIM1_CH2N, TSC_G5_IO1, QUADSPI_CLK, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT - - - - - - - - 42 M9 PE11 I/O FT - TIM1_CH2, TSC_G5_IO2, QUADSPI_BK1_NCS, EVENTOUT - -- - - - - - 43 L9 PE12 I/O FT - TIM1_CH3N, SPI1_NSS, TSC_G5_IO3, QUADSPI_BK1_IO0, EVENTOUT - -- - - - - - 44 M10 PE13 I/O FT - TIM1_CH3, SPI1_SCK, TSC_G5_IO4, QUADSPI_BK1_IO1, EVENTOUT - -- - - - - - 45 M11 PE14 I/O FT - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, TIM1_BKIN2_ COMP2, SPI1_MISO, QUADSPI_BK1_IO2, EVENTOUT - -- - - - - - 46 M12 PE15 I/O FT - TIM1_BKIN, TIM1_BKIN_COMP1, SPI1_MOSI, QUADSPI_BK1_IO3, EVENTOUT - Table 15. STM32L433xx pin definitions (continued) Pin Number Pin functions Alternate functions Additional functions |