| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LAW57B 데이터시트(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAW57B 데이터시트(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group yellow amber Einheit Unit min. max. min. max. 2 580 583 612 616 nm 3 583 586 616 620 nm 4 586 589 620 624 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm LA W57B, LY W57B 2006-07-19 5 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 15 Luminous Flux 1) page 15 Φ V (mlm) Lichtstärke 2) Seite 15 Luminous Intensity 2) page 15 I V (mcd) FY FZ GX GY 13000 ...15000 15000 ...18000 18000 ...21000 21000 ...24000 4700 (typ.) 5500 (typ.) 6500 (typ.) 7500 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: FZ-3 Example: FZ-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength FZ 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |