| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
R7KA8M2JFECAC 데이터시트(PDF) 39 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2JFECAC 데이터시트(HTML) 39 Page - Renesas Technology Corp |
|
39 / 295 page ![]() Table 1.17 Pin list for the SiP product (7 of 8) BGA303 Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interrup t SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/USBHS/ OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS CEU T3 — P315 — IRQ29 SCK3_C/DE3/SSLA3_A — — — T4 — P900 — IRQ30 CTS3_C GTADSM0 — — T5 — P103 — IRQ16 CTS_RTS9_A/SS9_A/DE9/SSLB0_A/ CTX0/OM_0_SIO2 GTOWUP/GTIOC2A AD1FLAG1 — T6 — P101 — IRQ1 RXD9_A/SCL9_A/MISO9_A/MOSIB_A/ OM_0_SIO3 GTETRGB/GTIOC8A/AGTEE0 — — T7 — P802 — IRQ18 RXD2_A/SCL2_A/MISO2_A/OM_0_SIO6 GTIW/GTIOC12A — — T8 — P804 — IRQ14 CTS_RTS2_A/SS2_A/DE2/OM_0_SIO7 GTETRGD/GTIOC13A — — T9 — P501 — IRQ25 TXD8_B/SDA8_B/MOSI8_B/ USB_OVRCURA/SD1DAT6_A/PDMDAT1 GTIOC12A AN020 — T10 AVCC0 — — — — — — — T11 AVSS0 — — — — — — — T12 — P005 — IRQ10-DS — — AN005/ IVCMP3 — T13 — P003 — IRQ29 — — AN003/ IVCMP3 — T14 — P513 — IRQ31 SCK8_A/DE8/ET0_INT GTIOC13B AN016/ IVCMP0 VIO_FLD T15 — P514 — IRQ13 SCK4_C/DE4/SDA2_B*1/ET_TAS_STA1 GTIOC13B — — T16 — P415 WAIT IRQ8 TXD4_B/SDA4_B/MOSI4_B/RSPCKB_B/ CTX1/ET1_MDC GTIOC0A — VIO_HD T17 — P409 A18 IRQ6 TXD3_A/SDA3_A/MOSI3_A/SDA0_A*1/ USB_OVRCURA-DS/USBHS_OVRCURA/ GPTP_CAPTURE0 GTOWUP/ULPTOA0 ADST1 — T18 VCC_USB — — — — — — — U1 VCC2_13 — — — — — — — U2 CLKOUT P205 — IRQ1-DS TXD4_A/SDA4_A/MOSI4_A/SCL1_B*1/ SSLA1_A/USB_OVRCURA/SD1CD GTIV/GTIOC4A/AGTO1 — — U3 — P203 — IRQ2-DS RXD4_A/SCL4_A/MISO4_A/RSPCKA_A/ CTX0/USB_VBUSEN/SD1CLK_A GTIOC5A/ULPTOA1 — — U4 — P313 — IRQ27 TXD3_C/SDA3_C/MOSI3_C/MISOA_A/ USB_ID/SD1DAT0_A — — — U5 — P901 — IRQ31 CTS_RTS3_C/SS3_C/DE3 GTADSM1/AGTIO1 — — U6 — P809 — IRQ20 TXD7_B/SDA7_B/MOSI7_B/ OM_0_SCLKN — — — U7 — P800 — IRQ11 CTS2_A/OM_0_SIO5 GTIU/GTIOC11A/AGTOA0 — — U8 — P502 — IRQ26 SCK8_B/DE8/USB_OVRCURB/ SD1DAT7_A/PDMDAT2 GTIOC12B AN019 — U9 — P014 — IRQ27 — — AN014/DA0/ IVCMP0 — U10 VREFL — — — — — — — U11 VREFL0 — — — — — — — U12 — P004 — IRQ9-DS — — AN004/ IVCMP2 — U13 — P007 — IRQ28 — — AN007/ IVCMP3 — U14 — P001 — IRQ7-DS — — AN001/ IVCMP3 — U15 — P806 — IRQ0 RXD8_A/SCL8_A/MISO8_A/ET1_MDC — AN018 VIO_D14 U16 — P715 — IRQ12 RXD4_C/SCL4_C/MISO4_C/ ET_TAS_STA2 GTIOC12A — — U17 — P815 — IRQ15 CTX0/USB_DM GTIOC8A — — U18 VSS_USB — — — — — — — V1 VSS — — — — — — — V2 CACREF P204 — IRQ26 SCK4_A/DE4/SDA1_B*1/SSLA0_A/ USB_OVRCURB/SD1WP GTIW/GTIOC4B/AGTIO1 — — V3 — P202 — IRQ3-DS CTS_RTS4_A/SS4_A/DE4/MOSIA_A/ CRX0/USB_EXICEN/SD1CMD_A GTIOC5B/ULPTOB1 — — V4 — P314 — IRQ28 RXD3_C/SCL3_C/MISO3_C/SSLA2_A/ SD1DAT1_A — ADTRG0 — V5 VSS_13 — — — — — — — RA8M2 Datasheet 1. Overview R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 39 of 295 |