| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
R7KA8D2BDLCAC 데이터시트(PDF) 33 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8D2BDLCAC 데이터시트(HTML) 33 Page - Renesas Technology Corp |
|
33 / 292 page ![]() Table 1.16 Pin list for the Standard product (8 of 9) BGA289 BGA289 without MIPI BGA224 BGA224 without MIPI Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interr upt SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS MIPI/ GLCDC/ CEU R6 R6 N6 N6 — P802 — IRQ18 RXD2_A/SCL2_A/MISO2_A/ OM_0_SIO6 GTIW/GTIOC12A — — R7 R7 N7 N7 — P804 — IRQ14 CTS_RTS2_A/SS2_A/DE2/ OM_0_SIO7 GTETRGD/GTIOC13A — DSI_TE R8 R8 — — — P501 — IRQ25 TXD8_B/SDA8_B/MOSI8_B/ USB_OVRCURA/SD1DAT6_A/ PDMDAT1 GTIOC12A AN020 — R9 R9 N8 N8 AVCC0 — — — — — — — R10 R10 N9 N9 AVSS0 — — — — — — — R11 R11 N10 N10 — P005 — IRQ10- DS — — AN005/ IVCMP3 — R12 R12 P12 P12 — P003 — IRQ29 — — AN003/ IVCMP3 — R13 R13 — — — P513 — IRQ31 SCK8_A/DE8/ET0_INT GTIOC13B AN016/ IVCMP0 LCD_TC ON3_B/ VIO_FLD R14 R14 — — — P514 — IRQ13 SCK4_C/DE4/SDA2_B*1/ ET_TAS_STA1 GTIOC13B — LCD_EX TCLK_B R15 R15 L13 L13 — P415 WAIT IRQ8 TXD4_B/SDA4_B/MOSI4_B/ RSPCKB_B/CTX1/ET1_MDC GTIOC0A — VIO_HD R16 R16 L10 L10 — P409 A18 IRQ6 TXD3_A/SDA3_A/MOSI3_A/ SDA0_A*1/USB_OVRCURA- DS/USBHS_OVRCURA/ GPTP_CAPTURE0 GTOWUP/ULPTOA0 ADST1 — R17 R17 K12 K12 — P407 CS6 IRQ22 SCK1_C/DE1/SDA0_B*1/ USB_VBUS/USBHS_VBUSEN/ GPTP_PTPOUT3 GTIOC10B/AGTIO0/ RTCOUT ADTRG0 — T1 — P1 — MIPI_DL0_P — — — — — — — T2 — P2 — MIPI_CL_P — — — — — — — T3 — P3 — MIPI_DL1_P — — — — — — — T4 — P4 — AVCC_MIPI — — — — — — — — T1 — P1 CLKOUT P205 — IRQ1-DS TXD4_A/SDA4_A/MOSI4_A/ SCL1_B*1/SSLA1_A/ USB_OVRCURA/SD1CD GTIV/GTIOC4A/AGTO1 — — — T2 — P2 — P203 — IRQ2-DS RXD4_A/SCL4_A/MISO4_A/ RSPCKA_A/CTX0/USB_VBUSEN/ SD1CLK_A GTIOC5A/ULPTOA1 — — — T3 — P3 — P313 — IRQ27 TXD3_C/SDA3_C/MOSI3_C/ MISOA_A/USB_ID/SD1DAT0_A — — — — T4 — — — P901 — IRQ31 CTS_RTS3_C/SS3_C/DE3 GTADSM1/AGTIO1 — — T5 T5 P5 P5 — P809 — IRQ20 TXD7_B/SDA7_B/MOSI7_B/ OM_0_SCLKN — — — T6 T6 P6 P6 — P800 — IRQ11 CTS2_A/OM_0_SIO5 GTIU/GTIOC11A/AGTOA0 — — T7 T7 — — — P502 — IRQ26 SCK8_B/DE8/USB_OVRCURB/ SD1DAT7_A/PDMDAT2 GTIOC12B AN019 — T8 T8 R7 R7 — P014 — IRQ27 — — AN014/D A0/ IVCMP0 — T9 T9 P8 P8 VREFL — — — — — — — T10 T10 P9 P9 VREFL0 — — — — — — — T11 T11 R11 R11 — P004 — IRQ9-DS — — AN004/ IVCMP2 — T12 T12 M9 M9 — P007 — IRQ28 — — AN007/ IVCMP3 — T13 T13 N11 N11 — P001 — IRQ7-DS — — AN001/ IVCMP3 — T14 T14 — — — P806 — IRQ0 RXD8_A/SCL8_A/MISO8_A/ ET1_MDC — AN018 LCD_TC ON0_B/ VIO_D14 T15 T15 — — — P715 — IRQ12 RXD4_C/SCL4_C/MISO4_C/ ET_TAS_STA2 GTIOC12A — LCD_DA TA23_B T16 T16 P14 P14 — P815 — IRQ15 CTX0/USB_DM GTIOC8A — — T17 T17 P15 P15 VSS_USB — — — — — — — U1 — R1 — MIPI_DL0_N — — — — — — — RA8D2 Datasheet 1. Overview R01DS0493EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 33 of 292 |