전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

GT-DASPA1-13 데이터시트(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG

부품명 GT-DASPA1-13
상세설명  DURIS P 5
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
홈페이지  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GT-DASPA1-13 데이터시트(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG

  GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GT-DASPA1-13 Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2018-01-15
2
Version 1.3 (not for new design)
GT DASPA1.13
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 100 mA
ΦV [lm]
GT DASPA1.13-GSGU-26-1
22.4 ... 28
Q65111A4405
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GT DASPA1.13-GSGU-26-1
means that only one group GS, GT, GU will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. GT DASPA1.13-GSGU-26-1 means that only one wavelength group 2,3,4,5,6 will be shippable. GT
DASPA1.13-GSGU-26-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GT DASPA1.13-GSGU-26-1 means that only one forward voltage group K,L,M,N,P will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GT DASPA1.13-GSGU-26-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GS, GT, GU enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. GT DASPA1.13-GSGU-26-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). GT DASPA1.13-GSGU-26-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GT
DASPA1.13-GSGU-26-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen K,L,M,N,P
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22