| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PD57018TR-E 데이터시트(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD57018TR-E 데이터시트(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 28 page ![]() PD57018-E, PD57018S-E Common source s-parameter 21/28 7.6 PD57018 (VDS = 28V IDS = 1.2A) Table 13. S-parameter Freq (MHz) IS11I S11∠Φ IS21I S21∠Φ IS12I S12∠Φ IS22I S22∠Φ 50 0.870 -113 38.10 113 0.018 25 0.516 -100 100 0.843 -143 20.76 92 0.019 5 0.500 -126 150 0.843 -154 13.83 79 0.019 -6 0.527 -135 200 0.854 -160 10.14 70 0.018 -13 0.570 -139 250 0.863 -164 7.81 62 0.017 -20 0.612 -143 300 0.874 -167 6.24 55 0.016 -24 0.658 -146 350 0.883 -169 5.09 49 0.014 -28 0.698 -149 400 0.894 -171 4.27 43 0.013 -32 0.733 -151 450 0.904 -173 3.60 98 0.011 -35 0.762 -154 500 0.912 -175 3.08 33 0.010 -35 0.791 -156 550 0.922 -176 2.66 29 0.009 -36 0.812 -159 600 0.928 -178 2.33 25 0.008 -37 0.831 -161 650 0.932 -179 2.05 21 0.007 -32 0.847 -162 700 0.936 180 1.83 18 0.005 -34 0.864 -164 750 0.940 178 1.63 14 0.004 -25 0.875 -166 800 0.945 177 1.48 12 0.004 -11 0.885 -168 850 0.948 176 1.33 9 0.003 -5 0.896 -169 900 0.947 175 1.21 6 0.003 17 0.899 -171 950 0.946 174 1.10 3 0.004 43 0.910 -172 1000 0.950 173 1.02 1 0.004 47 0.913 -173 1050 0.948 172 0.93 -2 0.005 55 0.918 -174 1100 0.946 171 0.88 -4 0.006 59 0.922 -175 1150 0.946 170 0.81 -6 0.006 66 0.922 -177 1200 0.942 169 0.75 -8 0.007 66 0.932 -178 1250 0.945 168 0.71 -11 0.008 70 0.933 -178 1300 0.945 167 0.67 -13 0.008 68 0.937 -180 1350 0.947 166 0.62 -15 0.009 72 0.934 179 1400 0.949 164 0.59 -18 0.010 72 0.935 178 1450 0.950 163 0.55 -19 0.011 73 0.937 177 1500 0.948 162 0.51 -22 0.011 83 0.933 176 |