| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
1123003 데이터시트(PDF) 5 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1123003 데이터시트(HTML) 5 Page - Lapp. |
|
5 / 6 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km) 1123069 4 G 1 6.6 38.4 83 1123070 4 X 1 6.6 38.4 83 1123071 5 G 1 7.3 48 100 1123072 5 X 1 7.3 48 100 1123074 7 G 1 8.1 67.2 130 1123075 7 X 1 8.1 67.2 130 1123076 8 G 1 9.7 76.8 164 1123078 10 G 1 10.4 96 183 1123080 12 G 1 10.7 115.2 212 1123081 12 X 1 10.7 115.2 212 1123083 16 G 1 12.1 153.6 275 1123084 18 G 1 12.9 172.8 314 1123090 25 G 1 15 240 429 1123094 34 G 1 17.5 326.4 570 1123106 2 X 1.5 6.4 28.8 72 1123107 3 G 1.5 6.8 43.2 88 1123108 3 X 1.5 6.8 43.2 88 1123109 4 G 1.5 7.4 57.6 110 1123110 4 X 1.5 7.4 57.6 110 1123111 5 G 1.5 8.3 72 135 1123112 5 X 1.5 8.3 72 135 1123114 7 G 1.5 9 100.8 174 1123115 7 X 1.5 9 100.8 174 1123116 8 G 1.5 10.8 115.2 223 1123118 10 G 1.5 11.8 144 250 1123120 12 G 1.5 12.2 172.8 289 1123124 18 G 1.5 14.6 259.2 433 1123128 25 G 1.5 17.2 360 596 1123130 34 G 1.5 19.8 489.6 786 1123139 2 X 2.5 7.6 48 110 1123140 3 G 2.5 8.3 72 137 1123142 4 G 2.5 9 96 174 1123144 5 G 2.5 10.1 120 217 1123146 7 G 2.5 11.2 168 283 |