| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STW8NA80 데이터시트(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW8NA80 데이터시트(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 6 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.35 5.65 0.210 0.222 C 3.3 3.8 0.130 0.149 D 2.9 3.1 0.114 0.122 D1 1.88 2.08 0.074 0.081 E 0.75 1 0.029 0.039 F 1.05 1.25 0.041 0.049 G 10.8 11.2 0.425 0.441 H 15.8 16.2 0.622 0.637 L1 20.8 21.2 0.818 0.834 L2 19.1 19.9 0.752 0.783 L3 22.8 23.6 0.897 0.929 L4 40.5 42.5 1.594 1.673 L5 4.85 5.25 0.190 0.206 L6 20.25 20.75 0.797 0.817 M 3.5 3.7 0.137 0.145 N 2.1 2.3 0.082 0.090 U 4.6 0.181 L1 M L6 12 3 L5 L4 N L3 L2 P025C ISOWATT218 MECHANICAL DATA STW8NA80 STH8NA80FI 5/6 |