| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TDA7420 데이터시트(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7420 데이터시트(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 29 page ![]() TREBLE MSB LSB FUNCTION D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 110010 -18dB 110001 -17dB 110000 -16dB 101111 -15dB 101110 -14dB 101101 -13dB 101100 -12dB 101011 -11dB 101010 -10dB 101001 -9dB 101000 -8dB 100111 -7dB 100110 -6dB 100101 -5dB 100100 -4dB 100011 -3dB 100010 -2dB 100001 -1dB 100000 0dB 000000 0dB 000001 1dB 000010 2dB 000011 3dB 000100 4dB 000101 5dB 000110 6dB 000111 7dB 001000 8dB 001001 9dB 001010 10dB 001011 11dB 001100 12dB 001101 13dB 001110 14dB 001111 15dB 010000 16dB 010001 17dB 010010 18dB TDA7420 16/29 |