| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
FP1005R2-R08-R 데이터시트(PDF) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FP1005R2-R08-R 데이터시트(HTML) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
3 / 4 page ![]() 1208 BU-SB08860 Page 3 of 4 Data Sheet: 4337 Core Loss vs. B 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 B (Gauss) 1MHz 500kHz 300kHz 200kHz 100kHz p-p p-p % of O C L v s. % of Isat1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% % of Isat1 + 125°C -40°C + 25°C Inductance Characteristics Core Loss |