| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
SS6525-0CSTR 데이터시트(PDF) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6525-0CSTR 데이터시트(HTML) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
7 / 9 page ![]() www.SiliconStandard.com 7 of 9 SS6525 !" BLOCK DIAGRAM !" PIN DESCRIPTIONS *0'< " " #.% $ % $ %! $ ! $ )$ (( + ( $ 62'##+% ( $ 62 *02< "8 #+% # $# (#%(%# ( $ $! ##$$%(" ! #+ $#% $# 4 #%! # # $#% ! $ $+ %# *0?< 80/ $$ *0E< 0 0 $#%%& *04<0 * $!%& *0A47<, ! !" APPLICATION INFORMATIONS #" $# (#0#%4 "8 !%%% !#%( %% (#% !<$+ %#4 $$ %4#$#%! #" $$ % $! % ! $! $#%%& $ ! !! ($ ## !$#.%! $$ ! $6!!$!$$ ( $$ % % % ( $$ % $! % ( 62 #%% ! # $$ ($ !! $$% %%!#%$$ $(%# #" F $#$ 6! '?°4 $#% ! ( $! (( ! # !#%! $$ $ (%# &!$!! ( '°$+!($ $.#- %$#$$ ! .% '2° #" 'µ 'µ.&#!!## $($ 0 80/4 % ##$+4!!$ %&$ $ % !%& $#!! F # .&#!! ## $4 # ! $ #& #! !(( $ ($ !%&%## ##$#% $ %$$& Rev.2.01 6/26/2003 |