| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
LVR040 데이터시트(PDF) 5 Page - Tyco Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LVR040 데이터시트(HTML) 5 Page - Tyco Electronics |
|
5 / 10 page ![]() 143 RoHS Compliant, ELV Compliant 10 LVR/LVRL LVR005NK — 6.9 — 12.1 4.3 5.8 7.6 —— 4.6 (0.27) (0.48) (0.17) (0.23) (0.30) (0.18) L2 LVR005NS — 6.9 — 9.9 4.3 5.8 7.6 —— 4.6 (0.27) (0.39) (0.17) (0.23) (0.30) (0.18) L4 LVR008NK — 7.2 — 12.4 4.3 5.8 7.6 —— 4.6 (0.28) (0.49) (0.17) (0.23) (0.30) (0.18) L2 LVR008NS — 7.2 — 10.2 4.3 5.8 7.6 —— 4.6 (0.28) (0.40) (0.17) (0.23) (0.30) (0.18) L4 LVR012K — 8.3 — 12.9 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.33) (0.51) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L2 LVR012S — 8.3 — 10.7 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.33) (0.43) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L4 LVR016K — 9.9 — 13.8 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.39) (0.54) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L2 LVR016S — 9.9 — 12.5 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.39) (0.50) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L4 LVR025K — 9.6 — 18.8 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.38) (0.74) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L3 LVR025S — 9.6 — 17.4 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.38) (0.69) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L5 LVR033K — 11.4 — 19.0 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.45) (0.75) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L3 LVR033S — 11.4 — 16.5 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.45) (0.65) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L5 LVR040K — 11.5 — 20.9 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.46) (0.82) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L3 LVR040S — 11.5 — 19.5 4.3 5.8 7.6 —— 3.8 (0.46) (0.77) (0.17) (0.23) (0.30) (0.15) L5 LVR055K — 14.0 — 22.4 4.3 5.8 7.6 —— 4.1 (0.55) (0.88) (0.17) (0.23) (0.30) (0.16) L3 LVR055S — 14.0 — 21.7 4.3 5.8 7.6 —— 4.1 (0.55) (0.85) (0.17) (0.23) (0.30) (0.16) L5 LVR075S — 11.5 — 23.4 4.1 6.1 5.1 —— 4.8 (0.45) (0.92) (0.16) (0.24) (0.20) (0.19) L5 LVR100S — 18.7 — 24.4 8.9 11.4 5.1 —— 5.1 (0.74) (0.96) (0.35) (0.45) (0.20) (0.20) L4 LVR125S — 21.2 — 27.4 8.9 11.4 5.1 —— 5.3 (0.84) (1.08) (0.35) (0.45) (0.20) (0.21) L4 LVR200S — 24.9 — 33.8 8.9 11.4 5.1 —— 6.1 (0.98) (1.33) (0.35) (0.45) (0.20) (0.24) L5 LVRL075S — 10.9 — 17.0 4.3 5.8 7.6 —— 4.1 (0.43) (0.67) (0.17) (0.23) (0.30) (0.16) L5 LVRL100S — 11.5 — 20.1 4.3 5.8 7.6 —— 4.1 (0.45) (0.79) (0.17) (0.23) (0.30) (0.16) L5 LVRL125S — 14.0 — 21.7 4.3 5.8 7.6 —— 4.1 (0.55) (0.85) (0.17) (0.23) (0.30) (0.16) L5 LVRL135S — 16.3 — 21.7 4.3 5.8 7.6 —— 4.1 (0.64) (0.85) (0.17) (0.23) (0.30) (0.16) L5 LVRL200S — 23.5 — 31.8 9.4 10.9 7.6 —— 4.1 (0.93) (1.25) (0.37) (0.43) (0.30) (0.16) L5 Part Number A Min. Max. Figure B Min. Max. C Min. Max. D Min. Max. E Min. Max. Table L4 Dimensions for LVR Devices in Millimeters (Inches) |