| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
CSTCR4M00G53-R0 데이터시트(PDF) 1 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CSTCR4M00G53-R0 데이터시트(HTML) 1 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. |
|
1 / 12 page ![]() 仕様書番号 Drawing No. JGC42-4256A 株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd. P. 1/12 納 入 仕 様 書 Specification of Piezoelectric Ceramic Resonator CSTCR4M00G53-R0 CSTCR4M00G53-B0 決定年月日 Date May 22, 2006 承 認 Approved by 確 認 Checked by 担 当 Issued by 1. 適 用 Scope 当納入仕様書は、マイクロコンピュータ等のクロック発生回路に使用するセラミック発振子 (セラロック ®)について規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡く ださい。 This product specification is applied to the piezoelectric ceramic resonator used for time base oscillator in a microcomputer. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above. 2. 品番 及び 貴社関連事項 Part Number 当 社 品 番 Murata Part Number 貴 社 部 品 番 号 Customer's Part Number 貴 社 仕 様 書 番 号 Customer's Drawing Number テーピング品 Taping CSTCR4M00G53-R0 バラ品 Bulk CSTCR4M00G53-B0 3. 外観 及び 寸法 Appearance and Dimensions 3-1 外観 : 目視によって表示識別可能であり、汚れ等がありません。 Appearance : No illegible marking. No visible dirt. 3-2 セラロック ®の外形寸法図 : 第1図に示します。テーピング品とバラ品の形状は同一 です。 Dimensions of component : See Figure 1. Dimensions of taping type and bulk type are the same. 3-3 構造 : セラミック基板に、圧電セラミック素子と誘電体素子を 接着し、金属キャップで蓋をしております。 Construction : Resonator and capacitor elements are mounted onto ceramic substrate, then metal cap covers over the elements. |
유사한 부품 번호 - CSTCR4M00G53-R0 |
|
유사한 설명 - CSTCR4M00G53-R0 |