| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
VRD50LNX 데이터시트(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VRD50LNX 데이터시트(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
10 / 36 page ![]() AnaSem Inc. 9 Rev. C09-08 VRD 系列 高速度 , 低压差, ±1% 高输出精度 CMOS双路稳压器 .......... Future of the analog world 工作原理解说 一般运作 请参考以下 VRD系列的电压控制电路图; 运用电路图内的 Error Amplifier,参考电压(VREF)能与VFEEDBACK作比较,而参数电压侧由回输电阻R1 和 R2除开。这样电压供应到输出的三极管(请参考注*1)来保持稳定的电压输出避免其他从电压输入因负极 回输电路而产生的不稳定影响。 注 *1) EN端 (稳压器电路运作开关功能) 和 CL自动放电功能 VRD 系列能以EN端来作关闭动作。此时,当在EN端的信号成关闭水平时,内置的P-极三极管是在 OFF 的状态,所有稳压器的内部电路运作会被停止来节省电流功耗。在关闭的模式时,VRH系列能自 动放电阻抗(RDIS ; 160_)来把存留在CL 的电荷放出,如此VOUT端的电压能迅速地回到VSS的水平。 输出端电容(CL) 基 于相位补偿的功能,输出端电容(CL)需要尽量靠近地连接与VOUT端与VSS端。 建议的电容为最少是 1.0μF 值的陶瓷式电容。当然,电容值是基于个别不一的应用方式。此外,为了保持稳定的电源供应, 建议采用一颗最少为1.0μF的输入端电容(CIN)接于VIN端与VSS端之间。 过量电流限制和短路保护 VRD 系列以内置的电流限制电路来达成过量电流保护的功用。当负载电流达到限制的电流水平,输出电 压会下降,同时间输出电流也会相应地减低。在输出端短路的情况下一般的电流值为40mA。 VIN VSS + _ VOUT Voltage Reference Over-current Protector EN VREF Error Amp. R2 R1 VFEEDBACK *1) VRD系列以内置有连接着P-沟道三极管为输出三极管。为了避免VRD系列稳压器因反向电流从VOUT 端经过寄生二极管通至 VIN端而损坏,VOUT值应设至不高于VIN+0.3V. RDIS |