| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
16F1829 데이터시트(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
16F1829 데이터시트(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 420 page ![]() PIC16F/LF1825/1829 DS41440A-page 10 Preliminary 2010 Microchip Technology Inc. TABLE 2: 20-PIN ALLOCATION TABLE (PIC16F/LF1829) RA0 19 16 AN0 VREF- DACOUT CPS0 C1IN+ — — — — — IOC — Y ICSPDAT/ ICDDAT RA1 18 15 AN1 VREF+ CPS1 C12IN0- SRI — — — — IOC — Y ICSPCLK/ ICDCLK RA2 17 14 AN2 — CPS2 C1OUT SRQ T0CKI CCP3 FLT0 — — INT/ IOC — Y — RA3 4 1 — — — — T1G(1) — — — IOC — Y(4) MCLR VPP RA4 3 20 AN3 — CPS3 — — T1G(1) T1OSO P2B(1) — SS2(1) IOC — Y OSC2 CLKOUT CLKR RA5 2 19 — — — — — T1CKI T1OSI CCP2(1) P2A(1) — SDO2(1) IOC — Y OSC1 CLKIN RB4 13 10 AN10 — CPS10 — — — — SDA1 SDI1 IOC — Y — RB5 12 9 AN11 — CPS11 — — — — RX(1) DT(1) SDA2 SDI2 IOC — Y — RB6 11 8 — — — — — — — — SCL1 SCK1 IOC — Y — RB7 10 7 — — — — — — — TX(1) CK(1) SCL2 SCK2 IOC — Y — RC0 16 13 AN4 — CPS4 C2IN+ — — P1D(1) — SS2(1) — — Y — RC1 15 12 AN5 — CPS5 C12IN1- — —P1C(1) — SDO2(1) — — Y — RC2 14 11 AN6 — CPS6 C12IN2- — — P1D(1) P2B(1) — — — MDCIN1 Y — RC3 7 4 AN7 — CPS7 C12IN3- — — P1C(1) CCP2(1) P2A(1) — — —MDMIN Y — RC4 6 3 — — — C2OUT SRNQ — P1B TX(1) CK(1) — — MDOUT Y — RC5 5 2 — — — — — — CCP1 P1A RX(1) DT(1) — — MDCIN2 Y — RC6 8 5 AN8 — CPS8 — — — CCP4 — SS1 — — Y — RC7 9 6 AN9 — CPS9 — — — — — SDO — — Y — VDD 1 18 — — — — — — — — — — — — VDD Vss 20 17 — — — — — — — — — — — — VSS Note 1: Pin function is selectable via the APFCON0 or APFCON1 register. |