| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PD54003STR-E 데이터시트(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54003STR-E 데이터시트(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 27 page ![]() PD54003-E, PD54003S-E Common source s-parameter Doc ID 12235 Rev 2 15/27 Table 10. S-parameter PD54003-E (VDS = 7.5 V, IDS = 500 mA) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.779 -162 16.39 88 0.026 4 0.772 -160 100 0.810 -168 7.93 79 0.025 -7 0.768 -168 150 0.836 -171 5.18 73 0.024 -13 0.774 -171 200 0.850 -173 3.81 67 0.023 -16 0.784 -172 250 0.861 -174 2.96 60 0.022 -21 0.795 -173 300 0.871 -175 2.39 55 0.020 -24 0.815 -174 350 0.881 -176 1.97 49 0.018 -27 0.813 -174 400 0.890 -176 1.65 45 0.017 -31 0.845 -175 450 0.901 -177 1.40 40 0.016 -30 0.865 -176 500 0.908 -178 1.20 36 0.015 -34 0.876 176 550 0.915 -179 1.05 32 0.013 -32 0.886 -177 600 0.924 -179 0.92 28 0.012 -34 0.894 -178 650 0.928 180 0.81 25 0.010 -33 0.900 -179 700 0.934 179 0.72 22 0.010 -33 0.906 180 750 0.937 178 0.65 19 0.008 -29 0.912 179 800 0.939 177 0.59 17 0.007 -24 0.920 178 850 0.943 177 0.53 14 0.006 -15 0.928 177 900 0.943 176 0.48 12 0.006 -7 0.932 176 950 0.948 175 0.45 10 0.005 9 0.934 175 1000 0.950 175 0.41 7 0.005 11 0.938 174 1050 0.952 174 0.38 5 0.006 28 0.934 173 1100 0.955 173 0.35 3 0.006 33 0.937 172 1150 0.954 172 0.32 1 0.007 41 0.938 172 1200 0.954 172 0.30 0 0.007 40 0.938 171 1250 0.953 172 0.28 -3 0.008 51 0.940 170 1300 0.952 170 0.26 -4 0.008 53 0.939 169 1350 0.954 170 0.24 -5 0.010 55 0.936 168 1400 0.952 169 0.23 -6 0.011 57 0.943 167 1450 0.952 168 0.22 -7 0.011 59 0.933 167 1500 0.950 168 0.20 -8 0.010 70 0.930 166 |