| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
PD55003TR-E 데이터시트(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55003TR-E 데이터시트(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 29 page ![]() Common source s-parameter PD55003-E, PD55003S-E 18/29 Doc ID 12273 Rev 3 Table 12. S-parameter for PD55003-E (VDS = 12.5 V, IDS = 1.5 A) Freq (MHz) IS11IS11∠Φ IS21IS21∠Φ IS12IS12 - DF IS22IS22 - DF 50 0.789 -140 26.35 100 0.025 15 0.666 -141 100 0.800 -157 13.35 87 0.025 -1 0.675 -157 150 0.825 -164 8.88 80 0.024 -6 0.667 -162 200 0.836 -168 6.59 74 0.023 -13 0.678 -164 250 0.842 -171 5.22 68 0.024 -16 0.678 -165 300 0.851 -172 4.26 62 0.022 -18 0.713 -168 350 0.856 -174 3.56 57 0.021 -25 0.738 -168 400 0.864 -175 3.02 52 0.021 -28 0.754 -168 450 0.874 -176 2.60 48 0.019 -32 0.770 -168 500 0.882 -177 2.25 44 0.017 -32 0.782 -169 550 0.888 -178 1.98 40 0.016 -33 0.796 -171 600 0.898 -179 1.76 36 0.016 -37 0.806 -172 650 0.901 -180 1.58 33 0.013 -34 0.825 -173 700 0.909 179 1.42 30 0.013 -42 0.843 -174 750 0.910 178 1.29 27 0.011 -36 0.852 -175 800 0.915 177 1.18 24 0.012 -36 0.861 -176 850 0.915 177 1.08 21 0.010 -26 0.863 -176 900 0.922 176 0.99 19 0.009 -28 0.873 -178 950 0.926 175 0.92 16 0.008 -39 0.880 -179 1000 0.925 174 0.85 13 0.007 -39 0.882 180 1050 0.927 173 0.79 11 0.006 -27 0.892 179 1100 0.928 172 0.74 9 0.005 -35 0.891 178 1150 0.932 171 0.68 6 0.006 -11 0.899 178 1200 0.929 170 0.64 4 0.005 -20 0.896 177 1250 0.933 170 0.60 1 0.004 8 0.889 176 1300 0.935 169 0.57 0 0.005 15 0.907 175 1350 0.933 168 0.53 -3 0.004 25 0.904 174 1400 0.936 167 0.50 -4 0.003 53 0.911 174 1450 0.934 166 0.49 -6 0.004 53 0.909 173 1500 0.936 165 0.44 -7 0.004 64 0.914 172 |