| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TIP122 데이터시트(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIP122 데이터시트(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 13 page ![]() Package mechanical data TIP120, TIP121, TIP122, TIP125, TIP126, TIP127 10/13 TO-220 mechanical data Dim mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 4.40 4.60 0.173 0.181 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c0.48 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.6 0.62 D1 1.27 0.050 E 10 10.40 0.393 0.409 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 F1.23 1.32 0.048 0.051 H1 6.20 6.60 0.244 0.256 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 0.645 L3028.90 1.137 ∅P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q2.65 2.95 0.104 0.116 |