| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STM8L101F1T3TR 데이터시트(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L101F1T3TR 데이터시트(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 81 page ![]() STM8L101xx List of figures Doc ID 15275 Rev 11 5/81 List of figures Figure 1. STM8L101xx device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 2. Standard 20-pin UFQFPN package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 3. 20-pin UFQFPN package pinout for STM8L101F1U6ATR, STM8L101F2U6ATR and STM8L101F3U6ATR part numbers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 4. 20-pin TSSOP package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 5. Standard 28-pin UFQFPN package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 6. 28-pin UFQFPN package pinout for STM8L101G3U6ATR and STM8L101G2U6ATR part numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 7. 32-pin package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 8. Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 9. Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 10. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 11. IDD(RUN) vs. VDD, fCPU = 2 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 12. IDD(RUN) vs. VDD, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 13. IDD(WAIT) vs. VDD, fCPU = 2 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 14. IDD(WAIT) vs. VDD, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 15. Typ. IDD(Halt) vs. VDD, fCPU = 2 MHz and 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 16. Typical HSI frequency vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 17. Typical HSI accuracy vs. temperature, VDD = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 18. Typical HSI accuracy vs. temperature, VDD = 1.65 V to 3.6 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Figure 19. Typical LSI RC frequency vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 20. Typical VIL and VIH vs. VDD (standard I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 21. Typical VIL and VIH vs. VDD (true open drain I/Os). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 22. Typical pull-up resistance RPU vs. VDD with VIN=VSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Figure 23. Typical pull-up current IPU vs. VDD with VIN=VSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 24. Typ. VOL at VDD = 3.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 25. Typ. VOL at VDD = 1.8 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 26. Typ. VOL at VDD = 3.0 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 27. Typ. VOL at VDD = 1.8 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 28. Typ. VDD - VOH at VDD = 3.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 29. Typ. VDD - VOH at VDD = 1.8 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 30. Typical NRST pull-up resistance RPU vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Figure 31. Typical NRST pull-up current Ipu vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Figure 32. Recommended NRST pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Figure 33. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Figure 34. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Figure 35. SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Figure 36. Typical application with I2C bus and timing diagram 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Figure 37. UFQFPN32 - 32-lead ultra thin fine pitch quad flat no-lead package outline (5 x 5). . . . . . 67 Figure 38. UFQFPN32 recommended footprint(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Figure 39. LQFP32 - 32-pin low profile quad flat package outline (7 x 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Figure 40. LQFP32 recommended footprint(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Figure 41. UFQFPN28 - 28-lead ultra thin fine pitch quad flat no-lead package outline (4 x 4)(1) . . . . 70 Figure 42. UFQFPN28 recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Figure 43. UFQFPN20 3 x 3 mm 0.6 mm package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Figure 44. UFQFPN20 recommended footprint (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Figure 45. TSSOP20 - 20-lead thin shrink small package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Figure 46. TSSOP20 recommended footprint (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 |