전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SBL3045SZ 데이터시트(PDF) 2 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

부품명 SBL3045SZ
상세설명  SCHOTTKY BARRIER DIODE
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
홈페이지  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

SBL3045SZ 데이터시트(HTML) 2 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  SBL3045SZ Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SBL3045SZ Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SBL3045SZ Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SBL3045SZ Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SBL3045SZ Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SBL3045SZ Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. SBL3045SZ Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
R
SBL3045S
版本
(Rev.):201003H
2/7
绝对最大额定值
ABSOLUTE RATINGS
(Tc=25℃)
项
目
Parameter
符
号
Symbol
数
值
Value
单
位
Unit
最大反向重复峰值电压
Repetitive peak reverse voltage
VRRM
45
V
最大直流阻断电压
Maximum DC blocking voltage
VDC
45
V
正向平均整流电流
Average forward
current
TC=100℃
(TO-220,
TO-3PB)
TC=100℃
(TO-220HF)
整个器件
per device
单
侧
per diode
IF(AV)
30
15
A
正向峰值浪涌电流
Surge non repetitive forward current
(额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法)
8.3 ms single half-sine-wave (JEDEC Method)
IFSM
275
A
最高结温
Maximum junction temperature
Tj
150
℃
储存温度
Storage temperature range
TSTG
-40~+150
℃
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
热特性 THERMAL CHARACTERISTICS
项
目
Parameter
符
号
Symbol
最小值
Value(min)
最大值
Value(max)
单
位
Unit
结到管壳的热阻
Thermal resistance from
junction to case
TO-220
TO-3PB
TO-220HF
Rth(j-c)
1.6
1.8
2.3
/W
℃
项
目
Parameter
测试条件
Tests conditions
最小值
Value(min)
典型值
Value(typ)
最大值
Value(max)
单位
Unit
Tj =25℃
300
μA
IR
Tj =125℃
VR=VRRM
100
mA
Tj =25℃
0.53
0.6
V
VF
Tj =125℃
IF=15A
0.49
0.55
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com