| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
FS75R06KE3 데이터시트(PDF) 1 Page - eupec GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FS75R06KE3 데이터시트(HTML) 1 Page - eupec GmbH |
|
1 / 8 page ![]() EconoPACK™ mit schnellem Trench/Feldstop IGBT³ und EmCon3 Diode EconoPACK™ with fast trench/fieldstop IGBT³ and EmCon3 diode 1 Technische Information / technical information FS75R06KE3 IGBT-Module IGBT-modules Vorläufige Daten / preliminary data IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter Höchstzulässige Werte / maximum rated values !" # " # $%& ' () *+,- * . # " . $+ ' / ) 0 $%& ' /() 1+ 234 /( 5 6 7 " 8 ' " 1+9: ( 5 ; " * # < $+ ' () 0 $%& ' /() 6=3= ( > ; !" 7 # # " # *?,- @A * Charakteristische Werte / characteristic values " " B !" C # # # " # 1+ ' /( 50 *?, ' ( * 1+ ' /( 50 *?, ' ( * 1+ ' /( 50 *?, ' ( * *+, DE= 0F( 0 0/ 0G * * * $%& ' () $%& ' () $%& ' ( ) ; < # # # 1+ ' 0 "50 *+, ' *?,0 $%& ' () *?,=H F0G (0I 0( * ; # # # *?, ' ( * @ ( * J? 0I K 1 ; < # $%& ' () ?L2= 0 M ! # # 7 C ' N70 $%& ' () 0 *+, ' ( *0 *?, ' * LOD F0 P Q < # 7 C ' N70 $%& ' () 0 *+, ' ( *0 *?, ' * ROD 0 F( P !" " " *+, ' *0 *?, ' *0 $%& ' () 1+,- 0 "5 ; !" " # " # *+, ' *0 *?, ' *0 $%& ' () 1?,- F 5 ! 7S# # 7 T U V " T V 1+ ' /( 50 *+, ' W * *?, ' X ( * ?32 ' (0 M Y 32 0 ( 0 ( 0 ( K K K $%& ' () $%& ' () $%& ' ( ) 5 # 7 T U V " T V 1+ ' /( 50 *+, ' W * *?, ' X ( * ?32 ' (0 M R 0 0 0 K K K $%& ' () $%& ' () $%& ' ( ) 5 7S# # 7 T U V " T V 1+ ' /( 50 *+, ' W * *?, ' X ( * ?3ZZ ' (0 M Y 3ZZ 0 0 F 0 ( K K K $%& ' () $%& ' () $%& ' ( ) P 7 T U V " T V 1+ ' /( 50 *+, ' W * *?, ' X ( * ?3ZZ ' (0 M Z 0 0 / 0 / K K K $%& ' () $%& ' () $%& ' ( ) ! # 6 # 1+ ' /( 50 *+, ' W *0 U- ' W N *?, ' X ( *0 1A ' F 5AK T$' ( ) V ?32 ' (0 M !32 0W( 0( 0 "[ "[ "[ $%& ' () $%& ' () $%& ' ( ) 5 # 6 # 1+ ' /( 50 *+, ' W *0 U- ' W N *?, ' X ( *0 \A ' F *AK T$' ( ) V ?3ZZ ' (0 M !3ZZ 0F 0I W0 "[ "[ "[ $%& ' () $%& ' () $%& ' ( ) 7 *?, ] ( *0 *++ ' W * *+,4E^ ' *+,- UD+, _ A 1-+ (W WI 5 5 $%& ' () $%& ' ( ) 8 ] I K 0 8 ] K 0 1 >C " < " 0 ` 1;a$ 1;a$ =Hb+ 0 A> c # # >C " < " 0 1;a$ A 1;a$ d8ED=O ' >AT"_ V A deROEDO ' >AT"_ V =H+f 0 A> |
유사한 부품 번호 - FS75R06KE3 |
|
유사한 설명 - FS75R06KE3 |