| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
450MPH564 데이터시트(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
450MPH564 데이터시트(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
2 / 2 page ![]() ◆STANDARD SIZE : Tolerance **:Suffix Part No. Dimensions (mm) Typical Packaging Quantity (pcs) Cap(μF) Rated Voltage A B C F±1.0 LS±0.5 d Bag Carton TC TX, TH TL, TJ TN Long Lead type Taping Ammo Pack Type - Style TS METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS MPH 250 VDC 630 VDC 450 VDC 0.1 10.5 7.0 13.5 7.5 5.0/7.5 0.6 100 3,000 250MPH104□** 0.12 10.5 8.0 14.0 7.5 5.0/7.5 0.6 100 2,000 250MPH124□** 0.15 10.5 8.5 15.0 7.5 5.0/7.5 0.6 100 2,000 250MPH154□** 0.18 10.5 9.0 15.5 7.5 5.0/7.5 0.6 100 2,000 250MPH184□** 0.22 10.5 8.5 14.5 7.5 5.0/7.5 0.6 100 2,000 250MPH224□** 0.27 10.5 8.5 16.5 7.5 5.0/7.5 0.6 100 2,000 250MPH274□** 0.33 10.5 9.0 17.0 7.5 5.0/7.5 0.6 100 1,000 250MPH334□** 0.39 13.0 8.0 16.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.6 100 2,000 250MPH394□** 0.47 13.0 9.0 17.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 1,000 250MPH474□** 0.56 13.0 10.0 18.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 250MPH564□** 0.68 13.0 11.0 19.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 250MPH684□** 0.82 13.0 12.0 20.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 250MPH824□** 1 13.0 13.0 21.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 250MPH105□** 1.2 13.0 14.5 22.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 800 250MPH125□** 1.5 13.0 15.0 24.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 800 250MPH155□** 1.8 18.0 13.0 21.0 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 800 250MPH185□** 2.2 18.0 14.0 21.5 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 100 500 250MPH225□** 2.7 18.0 16.0 23.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 250MPH275□** 3.3 18.0 17.0 27.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 250MPH335□** 3.9 18.0 18.5 28.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 250MPH395□** 4.7 18.0 20.5 29.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 250MPH475□** 5.6 23.5 18.5 28.0 20.0 20.0 1.0 100 400 250MPH565□** 6.8 23.5 19.5 30.5 20.0 20.0 1.0 100 300 250MPH685□** 8.2 23.5 22.0 32.5 20.0 20.0 1.0 100 300 250MPH825□** 10 23.5 24.5 34.0 20.0 20.0 1.0 100 300 250MPH106□** 0.1 10.5 8.5 14.5 7.5 5.0/7.5 0.8 100 2,000 450MPH104□** 0.12 10.5 9.0 15.5 7.5 5.0/7.5 0.8 100 2,000 450MPH124□** 0.15 13.0 8.0 14.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 2,000 450MPH154□** 0.18 13.0 9.0 15.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 2,000 450MPH184□** 0.22 13.0 9.5 16.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 1,000 450MPH224□** 0.27 13.0 10.5 18.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 450MPH274□** 0.33 13.0 11.5 19.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 450MPH334□** 0.39 13.0 12.5 19.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 450MPH394□** 0.47 13.0 13.5 21.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 450MPH474□** 0.56 18.0 11.0 18.5 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 1,000 450MPH564□** 0.68 18.0 12.5 19.5 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 800 450MPH684□** 0.82 18.0 13.5 20.5 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 800 450MPH824□** 1 18.0 14.5 22.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 450MPH105□** 1.2 18.0 15.5 24.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 450MPH125□** 1.5 18.0 17.5 26.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 450MPH155□** 1.8 18.0 19.0 27.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 450MPH185□** 2.2 18.0 21.0 31.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 400 450MPH225□** 2.7 23.5 19.0 29.0 20.0 20.0 1.0 100 400 450MPH275□** 3.3 23.5 21.0 32.0 20.0 20.0 1.0 100 300 450MPH335□** 3.9 23.5 23.0 34.0 20.0 20.0 1.0 100 300 450MPH395□** 4.7 23.5 25.0 37.0 20.0 20.0 1.0 50 200 450MPH475□** 0.047 13.0 8.5 14.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 2,000 630MPH473□** 0.056 13.0 9.0 15.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 2,000 630MPH563□** 0.068 13.0 10.0 15.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 1,000 630MPH683□** 0.082 13.0 10.5 16.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 100 1,000 630MPH823□** 0.1 13.0 11.0 17.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 630MPH104□** 0.12 13.0 12.0 17.5 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 630MPH124□** 0.15 13.0 13.0 19.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 630MPH154□** 0.18 13.0 14.5 20.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 1,000 630MPH184□** 0.22 13.0 15.5 21.0 10.0 5.0/7.5/10.0 0.8 200 800 630MPH224□** 0.27 18.0 12.0 19.5 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 800 630MPH274□** 0.33 18.0 13.5 20.5 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 200 800 630MPH334□** 0.39 18.0 14.5 22.0 15.0 7.5/10.0/15.0 0.8 100 500 630MPH394□** 0.47 18.0 16.0 23.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 630MPH474□** 0.56 18.0 17.0 24.5 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 630MPH564□** 0.68 18.0 18.0 27.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 630MPH684□** 0.82 18.0 20.0 29.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 500 630MPH824□** 1 18.0 21.0 32.0 15.0 7.5/10.0/15.0 1.0 100 400 630MPH105□** 1.2 23.5 19.0 30.0 20.0 20.0 1.0 100 400 630MPH125□** 1.5 23.5 22.0 33.0 20.0 20.0 1.0 100 300 630MPH155□** 1.8 23.5 24.0 35.0 20.0 20.0 1.0 50 200 630MPH185□** 2.2 23.5 26.5 38.0 20.0 20.0 1.0 50 200 630MPH225□** − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − |