| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
Y-CONC-R406M-CU2S-2000-C 데이터시트(PDF) 36 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R406M-CU2S-2000-C 데이터시트(HTML) 36 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
36 / 42 page ![]() TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER 35 Y-ConUSB Modules USB-B Hi-Speed PCB mounted jack with PCB terminals1), including shield connection and fixing for cable straps. For use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-* USB-B Hi-Speed Buchse auf PCB mit Leiterplattenklemme1) inkl. Schirmanschluss und Bohrung für Kabelbinder. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. USB-A Hi-Speed PCB mounted jack with PCB terminals1), including shield connection and fixing for cable straps. For use with Y-ConUSB-Adapter-10 and Y-ConFlange-10-* USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB mit Leiterplattenklemme1) inkl. Schirmanschluss und Bohrung für Kabelbinder. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-10 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. USB-B / USB-A Hi-Speed PCB mounted coupler jack, for use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-* USB-B / USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. USB-B / USB-B Hi-Speed PCB mounted coupler jack, for use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-* USB-B / USB-B Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. USB-A / USB-A Hi-Speed PCB mounted coupler jack, for use with Y-ConUSB-Adapter-10 and Y-ConFlange-10-* USB-A / USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-10 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. 1) cable according to Y-Con recommendation - on request Kabellänge gemäß Y-Con Empfehlung - auf Anfrage 1) cable according to Y-Con recommendation - on request Kabellänge gemäß Y-Con Empfehlung - auf Anfrage Part Number Y-ConUSB-PCB-12 Part Number Y-ConUSB-PCB-21 Part Number Y-ConUSB-PCB-22 Part Number Y-ConUSB-PCB-32 Part Number Y-ConUSB-PCB-11 |