전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LRIS2K 데이터시트(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

부품명 LRIS2K
상세설명  2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and Password, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
홈페이지  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LRIS2K 데이터시트(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LRIS2K_11 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LRIS2K_11 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LRIS2K_11 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LRIS2K_11 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LRIS2K_11 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LRIS2K_11 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LRIS2K_11 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LRIS2K_11 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LRIS2K_11 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 98 page
background image
Contents
LRIS2K
2/98
Doc ID 13888 Rev 9
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1
Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3
Initial dialogue for vicinity cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.1
Power transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.2
Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.3
Operating field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
LRIS2K block security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3
Example of LRIS2K security protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4
Communication signal from VCD to LRIS2K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5
Data rate and data coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1
Data coding mode: 1 out of 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2
Data coding mode: 1 out of 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.3
VCD to LRIS2K frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.4
Start of frame (SOF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6
Communications signal from LRIS2K to VCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.1
Load modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2
Subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.3
Data rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7
Bit representation and coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.1
Bit coding using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.1.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.1.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.2
Bit coding using two subcarriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.3
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.4
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98