| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STBC21 데이터시트(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STBC21 데이터시트(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 54 page ![]() Temperature thresholds STBC21 38/54 Doc ID 023256 Rev 1 Table 32. Th reg Th Reg 03H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 0.890 V 0000 0.904 V 0001 0.918 V 0010 0.932 V 0011 0.946 V 0100 0.960 V 0101 0.974 V 0110 0.988 V 0111 1.002 V 1000 1.016 V 1001 1.030 V 1010 1.044 V 1011 1.058 V 1100 1.072 V 1101 1.086 V 1110 1.100 V 1111 |