| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
STBC21FTR 데이터시트(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STBC21FTR 데이터시트(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 54 page ![]() STBC21 Temperature thresholds Doc ID 023256 Rev 1 39/54 Table 33. Tl reg Tl Reg 04H Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 1.740 V 0000 1.754 V 0001 1.768 V 0010 1.782 V 0011 1.796 V 0100 1.810 V 0101 1.824 V 0110 1.838 V 0111 1.852 V 1000 1.866 V 1001 1.880 V 1010 1.894 V 1011 1.908 V 1100 1.922 V 1101 1.936 V 1110 1.950 V 1111 Table 34. Hys reg Hys Reg 04H Bit4 2 °C 0 5 °C 1 |