| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
175285-2 데이터시트(PDF) 95 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175285-2 데이터시트(HTML) 95 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
95 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 93 HB.10, HB-K.10, HD.24, HD-K.24, Gehäuse/Housings Baugröße/Size 4 Pulverbeschichtet, silbergrau K = korrosionsgeschützt, schwarz Powder-coated, silver-grey K = corrosion-resistant, black Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom IP 65 HB.10.AG-LB HB-K.10.AG-LB HB.10.AGD-LB HB-K.10.AGD-LB HB.1O.SG-LB.1.16.Z HB.1O.SG-LB.2.16.Z HB.10.SG-LB.2.M25.Z HB-K.10.SG-LB.1.16.Z HB-K.10.SG-LB.2.M25.Z HD.24.SG-LB.1.21.Z HD.24.SG-LB.2.21.Z HD.24.SG-LB.1.29.Z HD.24.SG-LB.2.29.Z HD.24.SG-LB.2.M32.Z HD-K.24.SG-LB.2.M32.Z 1-1102271-2 2-1102271-2 1-1102283-2 2-1102283-2 1-1102274-2 1-1102276-2 0-1106429-3 2-1102274-2 0-1106429-7 1-1102507-2 1-1102509-2 1-1102511-2 1-1102513-2 0-1106433-3 0-1106433-7 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. PG 16 2x16 16 21 2x21 29 2x29 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. 2xM25 2xM25 2xM32 2xM32 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Bezeichnung Description 65 M4 83 1-1102271-2 4.5 2-1102271-2 35 93 83 43.5 32 Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction 25 93 83 ø4.5 43.5 32 1-1102283-2 65 83 Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction 82 94 30 40 52 ø5.5 1-1102276-2 M/PG Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform Surface mounted housing: Side entry, Standard construction 1-1102507-2 82 ø 5.5 57 45 30 94 M/PG Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform Surface mounted housing: Side entry, High construction Montageausschnitt/Panel cut-out Montageausschnitt/Panel cut-out |