| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
IRS-A201ST01-R1 데이터시트(PDF) 17 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IRS-A201ST01-R1 데이터시트(HTML) 17 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. |
|
17 / 20 page ![]() For Reference Only 17/20 MURATA MANUFACTURING Co., LTD. 12. 注意(. Caution) 12-1 用途の限定 12-1 Limitation of Applications 当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある 等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途では使用しないで下さい。 万一、購入者側の責任で以下の用途に当製品を使用された場合、当社はいかなる責 も負いかねますのでご了承ください。 Please avoid using this product for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects that might directly cause damage to the third party's life, body or property. When this product is used for the applications listed below, we shall not be liable for any claims on the product. ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器 ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧情報処理機器 ⑨その他上記機器と同等の機器 1. Aircraft equipment 2. Aerospace equipment 3. Undersea equipment 4. Power plant control equipment 5. Medical equipment 6. Transportation equipment (vehicles, trains, ships, etc.) 7. Traffic signal equipment 8. Data-processing equipment 9. Application of similar complexity and/or reliability requirement to the applications listed in the above 12-2 フェールセーフ機能の付加 12-2 Fail-safe 当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適 切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。 Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product. |