| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
1418FS 데이터시트(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1418FS 데이터시트(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Armoire autoportante en acier doux de type 12 Porte à charnière à piano avec poignée Application Conçue pour abriter des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques et permettant le montage d'équipement sur panneau ou bâti. Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile et l'eau. Modèles avec accès avant seulement ou accès avant et arrière. Un vaste choix de panneaux intérieurs, de rails de montage sur bâti et de bâtis basculants sont offerts afin de procurer une plus grande souplesse dans les configurations de montage. Normes UL 508, type 12 CSA, type 12 Conformes aux normes : NEMA, type 12 CEI 60529, IP54 Construction En tôle d'acier de calibre 12. Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous. Des anneaux de levage facilitent la manutention de l'armoire. Les portes sont montées sur des charnières à piano robustes. Les portes sont munies d'un verrou trois points et manoeuvrées à l'aide d'une poignée de type automobile verrouillable au moyen d'un clé. Les tiges de verrouillage sont munies de galets pour faciliter la fermeture de la porte. Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure. Permet le montage d'un ensemble d'éclairage. Des profilés de montage sont soudés à l'intérieur de l'armoire pour permettre l'installation de panneaux intérieurs ou de rails pour montage d'équipement sur bâti supplémentaires. Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire et une tige de mise à la masse est installée sur la porte. Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte (deux pochettes sont prévues dans les unités à deux accès). Finition Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint et un revêtement intérieur en poudre blanc. |
유사한 부품 번호 - 1418FS |
|
유사한 설명 - 1418FS |